công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

9311-01 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Peregrine Semiconductor Corp.

tên linh kiện 9311-01
Giải thích chi tiết về linh kiện  1500 MHz Low Power UltraCMOS??Divide-by-2 Prescaler Rad hard for Space Applications
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PEREGRINE [Peregrine Semiconductor Corp.]
Trang chủ  http://www.peregrine-semi.com
Logo PEREGRINE - Peregrine Semiconductor Corp.

9311-01 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Peregrine Semiconductor Corp.

  9311-01 Datasheet HTML 1Page - Peregrine Semiconductor Corp. 9311-01 Datasheet HTML 2Page - Peregrine Semiconductor Corp. 9311-01 Datasheet HTML 3Page - Peregrine Semiconductor Corp. 9311-01 Datasheet HTML 4Page - Peregrine Semiconductor Corp. 9311-01 Datasheet HTML 5Page - Peregrine Semiconductor Corp. 9311-01 Datasheet HTML 6Page - Peregrine Semiconductor Corp. 9311-01 Datasheet HTML 7Page - Peregrine Semiconductor Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
Product Specification
PE9311
Page 6 of 7
©2005 Peregrine Semiconductor Corp. All rights reserved.
Document No. 70-0114-02
│ UltraCMOS™ RFIC Solutions
8-lead CSOIC
Figure 10. Package Drawing
TOP VIEW
.050 TYP
.015 TYP
.150 TYP
.380 / .410
.210 / .250
.180 SQ MAX
Pin 1
SIDE VIEW
.070 MAX
Table 4. Ordering Information
Order Code
Part Marking
Description
Package
Shipping Method
9311-01
PE9311
PE9311-08CFPG-B Engineering Samples
Gullwing Glass Flatpack
50 / Tray
9311-11
PE9311
PE9311-08CFPG-B Production Units
Gullwing Glass Flatpack
50 / Tray
9311-00
PE9311-EK
PE9311 Evaluation Kit
Evaluation Kit
1 / Box


Số phần tương tự - 9311-01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Belden Inc.
9311-0101000 BELDEN-9311-0101000 Datasheet
156Kb / 2P
   50 Ohm Wireless Transmission Coax, RG-58, 20 AWG Str TC, 55% TC Braid,PVC Jkt, PVC Jkt
05-01-2023
9311-010500 BELDEN-9311-010500 Datasheet
156Kb / 2P
   50 Ohm Wireless Transmission Coax, RG-58, 20 AWG Str TC, 55% TC Braid,PVC Jkt, PVC Jkt
05-01-2023
9311-010U1000 BELDEN-9311-010U1000 Datasheet
156Kb / 2P
   50 Ohm Wireless Transmission Coax, RG-58, 20 AWG Str TC, 55% TC Braid,PVC Jkt, PVC Jkt
05-01-2023
More results

Mô tả tương tự - 9311-01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Peregrine Semiconductor
PE9311 PSEMI-PE9311 Datasheet
168Kb / 7P
   1500 MHz Low Power UltraCMOS Divide-by-2 Prescaler Rad hard for Space Applications
PE9313 PSEMI-PE9313 Datasheet
168Kb / 7P
   1500 MHz Low Power UltraCMOS Divide-by-8 Prescaler Rad hard for Space Applications
PE9312 PSEMI-PE9312 Datasheet
198Kb / 7P
   1500 MHz Low Power UltraCMOS Divide-by-4 Prescaler Rad hard for Space Applications
logo
Peregrine Semiconductor...
PE9312 PEREGRINE-PE9312 Datasheet
179Kb / 7P
   1500 MHz Low Power UltraCMOS??Divide-by-4 Prescaler Rad hard for Space Applications
PE9313 PEREGRINE-PE9313 Datasheet
179Kb / 7P
   1500 MHz Low Power UltraCMOS??Divide-by-8 Prescaler Rad hard for Space Applications
PE9301 PEREGRINE-PE9301_06 Datasheet
228Kb / 7P
   3500 MHz Low Power UltraCMOS Divide-by-2 Prescaler Rad-hard for Space Applications
logo
Peregrine Semiconductor
PE9301 PSEMI-PE9301 Datasheet
230Kb / 7P
   3500 MHz Low Power UltraCMOS Divide-by-2 Prescaler Rad-hard for Space Applications
logo
Peregrine Semiconductor...
PE9308 PEREGRINE-PE9308 Datasheet
174Kb / 7P
   13.5 GHz Low Power UltraCMOS??Divide-by-4 Prescaler for RAD-Hard Space Applications
PE9304 PEREGRINE-PE9304_06 Datasheet
213Kb / 6P
   1 GHz - 7 GHz Low Power UltraCMOS Divide-by-2 Prescaler Rad-hard for Space Applications
logo
Peregrine Semiconductor
PE9304 PSEMI-PE9304 Datasheet
216Kb / 6P
   1 GHz - 7 GHz Low Power UltraCMOS Divide-by-2 Prescaler Rad-hard for Space Applications
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com