công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STS20NHS3LL bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện STS20NHS3LL
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-CHANNEL 30 V - 0.0032 廓 - 20 A SO-8 STripFET?줚II MOSFET PLUS MONOLITHIC SCHOTTKY
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

STS20NHS3LL bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  STS20NHS3LL Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers STS20NHS3LL Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers STS20NHS3LL Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers STS20NHS3LL Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers STS20NHS3LL Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers STS20NHS3LL Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers STS20NHS3LL Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers STS20NHS3LL Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers STS20NHS3LL Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
7/9
STS20NHS3LL
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
1.75
0.068
a1
0.1
0.25
0.003
0.009
a2
1.65
0.064
a3
0.65
0.85
0.025
0.033
b
0.35
0.48
0.013
0.018
b1
0.19
0.25
0.007
0.010
C
0.25
0.5
0.010
0.019
c1
45 (typ.)
D
4.8
5.0
0.188
0.196
E
5.8
6.2
0.228
0.244
e
1.27
0.050
e3
3.81
0.150
F
3.8
4.0
0.14
0.157
L
0.4
1.27
0.015
0.050
M
0.6
0.023
S
8 (max.)
SO-8 MECHANICAL DATA


Số phần tương tự - STS20NHS3LL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STS20NHS3LL STMICROELECTRONICS-STS20NHS3LL Datasheet
305Kb / 12P
   N-channel 30V - 0.0032ohm - 20A - SO-8 STripFET III Power MOSFET plus monolithic schottky
STS20NHS3LL STMICROELECTRONICS-STS20NHS3LL_07 Datasheet
305Kb / 12P
   N-channel 30V - 0.0032ohm - 20A - SO-8 STripFET III Power MOSFET plus monolithic schottky
More results

Mô tả tương tự - STS20NHS3LL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STL100NHS3LL STMICROELECTRONICS-STL100NHS3LL Datasheet
235Kb / 9P
   N-channel 30V - 0.0032廓 - 22A - PowerFLAT??(6x5) STripFET??Power MOSFET plus monolithic Schottky
STK30NHS3LL STMICROELECTRONICS-STK30NHS3LL Datasheet
314Kb / 13P
   N-channel 30 V - 0.0028 廓 - 30 A - PolarPAK짰 STripFET??Power MOSFET plus monolithic Schottky
STS25NH3LL STMICROELECTRONICS-STS25NH3LL_07 Datasheet
311Kb / 11P
   N-channel 30 V - 0.0032 廓 - 25 A - SO-8 STripFET??III Power MOSFET for DC/DC conversion
STS11N3LLH5 STMICROELECTRONICS-STS11N3LLH5 Datasheet
732Kb / 12P
   N-channel 30 V, 0.0117 廓, 11 A, SO-8 STripFET??V Power MOSFET
June 2011 Rev 2
STS14N3LLH5 STMICROELECTRONICS-STS14N3LLH5 Datasheet
419Kb / 12P
   N-channel 30 V, 0.005 廓, 14 A - SO-8 STripFET??V Power MOSFET
STS10N3LH5 STMICROELECTRONICS-STS10N3LH5 Datasheet
778Kb / 13P
   N-channel 30 V, 0.019 廓, 10 A, SO-8 STripFET??V Power MOSFET
STS8DN3LLH5 STMICROELECTRONICS-STS8DN3LLH5 Datasheet
775Kb / 12P
   Dual N-channel 30 V, 0.0155 廓, 10 A, SO-8 STripFET??V Power MOSFET
STL100NH3LL STMICROELECTRONICS-STL100NH3LL_08 Datasheet
356Kb / 12P
   N-channel 30 V - 0.0032 廓 - 25 A - PowerFLAT??(6x5) STripFET??III Power MOSFET
STS26N3LLH6 STMICROELECTRONICS-STS26N3LLH6 Datasheet
730Kb / 14P
   N-channel 30 V, 0.0038 廓, 26 A, SO-8 STripFET??VI DeepGATE??Power MOSFET
STS25NH3LL STMICROELECTRONICS-STS25NH3LL Datasheet
311Kb / 11P
   N-channel 30V - 0.0032廓 - 25 A - SO-8 STripFET??III Power MOSFET for DC/DC conversion
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com