công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STTH1003SG-TR bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STTH1003SG-TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  HIGH EFFICIENCY RECTIFIER
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STTH1003SG-TR bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

  STTH1003SG-TR Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STTH1003SG-TR Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STTH1003SG-TR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STTH1003SG-TR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STTH1003SG-TR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STTH1003SG-TR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STTH1003SG-TR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
STTH1003S
7/8
Table 7: Ordering Information
Epoxy meets UL94, V0
Cooling method: by conduction (C)
Recommended torque value: 0.8 m.N.
Maximum torque value: 1.0 m.N.
Ordering type
Marking
Package
Weight
Base qty
Delivery mode
STTH1003SFP
STTH1003SFP
TO-220FPAB
1.70 g
50
Tube
STTH1003SB
STTH1003SB
DPAK
0.3 g
75
Tube
STTH1003SB-TR
STTH1003SB
2500
Tape & reel
STTH1003SG
STTH1003SG
D2PAK
1.48 g
50
Tube
STTH1003SG-TR
STTH1003SG
1000
Tape & reel
Table 8: Revision History
Date
Revision
Description of Changes
24-Aug-2005
1
First issue.


Số phần tương tự - STTH1003SG-TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STTH1003S-Y STMICROELECTRONICS-STTH1003S-Y Datasheet
81Kb / 7P
   Automotive high efficiency rectifier
October 2012 Rev 1
STTH1003SBY-TR STMICROELECTRONICS-STTH1003SBY-TR Datasheet
81Kb / 7P
   Automotive high efficiency rectifier
October 2012 Rev 1
More results

Mô tả tương tự - STTH1003SG-TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
GOOD-ARK Electronics
HER1001 GOOD-ARK-HER1001 Datasheet
145Kb / 2P
   HIGH EFFICIENCY RECTIFIER
HER101 GOOD-ARK-HER101 Datasheet
61Kb / 2P
   HIGH EFFICIENCY RECTIFIER
HER301 GOOD-ARK-HER301 Datasheet
64Kb / 2P
   HIGH EFFICIENCY RECTIFIER
logo
Shenzhen Luguang Electr...
ERA38-04 LUGUANG-ERA38-04 Datasheet
202Kb / 2P
   High Efficiency Rectifier
logo
Diode Semiconductor Kor...
RN3ZZ DSK-RN3ZZ Datasheet
279Kb / 2P
   HIGH EFFICIENCY RECTIFIER
RU20AZ DSK-RU20AZ Datasheet
237Kb / 2P
   HIGH EFFICIENCY RECTIFIER
logo
Chenmko Enterprise Co. ...
MUR105PT CHENMKO-MUR105PT Datasheet
118Kb / 2P
   HIGH EFFICIENCY RECTIFIER
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
RP1H BILIN-RP1H Datasheet
57Kb / 2P
   HIGH EFFICIENCY RECTIFIER
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
HER501 PFS-HER501 Datasheet
169Kb / 2P
   HIGH EFFICIENCY RECTIFIER
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
HER601-607 WINNERJOIN-HER601-607 Datasheet
99Kb / 2P
   HIGH EFFICIENCY RECTIFIER
logo
Jinan Jing Heng Electro...
HER201 JINGHENG-HER201 Datasheet
62Kb / 2P
   HIGH EFFICIENCY RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com