công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDD6637 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDD6637
Giải thích chi tiết về linh kiện  35V P-Channel PowerTrench-R MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD6637 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  FDD6637 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD6637 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD6637 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD6637 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD6637 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD6637 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD6637 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
FDD6637 Rev. C(W)
www.fairchildsemi.com
Typical Characteristics
0
20
40
60
80
100
012
34
-VDS, DRAIN-SOURCE VOLTAGE (V)
-6.0V
-5.0V
-4.5V
-3.5V
VGS = -10V
-4.0V
-3.0V
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
2.4
0
2040
6080
100
-ID, DRAIN CURRENT (A)
VGS = -3.5V
-5.0V
-6.0V
-8.0V
-10V
-4.5V
-4.0V
Figure 1. On-Region Characteristics
Figure 2. On-Resistance Variation with
Drain Current and Gate Voltage
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (
o
C)
ID = -14A
VGS = -10V
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
246
8
10
-VGS, GATE TO SOURCE VOLTAGE (V)
ID = -7A
TA = 125
oC
TA = 25
oC
Figure 3. On-Resistance Variation with
Temperature
Figure 4. On-Resistance Variation with
Gate-to-Source Voltage
0
20
40
60
80
100
1
2
345
-VGS, GATE TO SOURCE VOLTAGE (V)
TA = -55
oC
25
oC
125
oC
VDS = -5V
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
-VSD, BODY DIODE FORWARD VOLTAGE (V)
VGS = 0V
TA = 125
oC
25
oC
-55
oC
Figure 5. Transfer Characteristics
Figure 6. Body Diode Forward Voltage Variation
with Source Current and Temperature


Số phần tương tự - FDD6637

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDD6637 FAIRCHILD-FDD6637 Datasheet
119Kb / 8P
   35V P-Channel PowerTrench MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FDD6637 VBSEMI-FDD6637 Datasheet
999Kb / 8P
   P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
logo
Guangdong Youtai Semico...
FDD6637 UMW-FDD6637 Datasheet
417Kb / 8P
   -30V P-Channel MOSFET
logo
ON Semiconductor
FDD6637-F085 ONSEMI-FDD6637-F085 Datasheet
455Kb / 8P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET
September-2017, Rev. 3
logo
Fairchild Semiconductor
FDD6637 FAIRCHILD-FDD6637_06 Datasheet
119Kb / 8P
   35V P-Channel PowerTrench MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FDD6637

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDD6637 FAIRCHILD-FDD6637_06 Datasheet
119Kb / 8P
   35V P-Channel PowerTrench MOSFET
FDD6635 FAIRCHILD-FDD6635 Datasheet
203Kb / 8P
   35V N-Channel PowerTrench MOSFET
logo
Diodes Incorporated
ZXM64P035L3 DIODES-ZXM64P035L3 Datasheet
112Kb / 4P
   35V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
Zetex Semiconductors
ZXM64P035G ZETEX-ZXM64P035G Datasheet
101Kb / 4P
   35V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FDMC510P FAIRCHILD-FDMC510P Datasheet
277Kb / 7P
   P-Channel PowerTrench MOSFET
FDMC5614P FAIRCHILD-FDMC5614P Datasheet
263Kb / 7P
   P-Channel PowerTrench MOSFET
FDC365P FAIRCHILD-FDC365P_07 Datasheet
308Kb / 6P
   P-Channel PowerTrench MOSFET
FDMC86265P FAIRCHILD-FDMC86265P Datasheet
288Kb / 8P
   P-Channel PowerTrench MOSFET
FDMS86163P FAIRCHILD-FDMS86163P Datasheet
333Kb / 8P
   P-Channel PowerTrench MOSFET
FDMS86263P FAIRCHILD-FDMS86263P Datasheet
351Kb / 8P
   P-Channel PowerTrench MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com