công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1PS10SB63 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 1PS10SB63
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky barrier diode
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

1PS10SB63 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - NXP Semiconductors

  1PS10SB63 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 1PS10SB63 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 1PS10SB63 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 1PS10SB63 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 1PS10SB63 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 1PS10SB63 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 1PS10SB63 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
2003 Aug 20
2
Philips Semiconductors
Product specification
Schottky barrier diode
1PS10SB63
FEATURES
• Very low diode capacitance
• Low forward voltage
• Leadless ultra small plastic package
(1.0 mm
× 0.6 mm × 0.5 mm)
• Boardspace 1.17 mm2 (approx. 10% of SOT23)
• Power dissipation comparable to SOT23.
APPLICATIONS
• Ultra high-speed switching
• High frequency detection
• Zero bias detection
• Mobile communication, digital (still) cameras, PDA’s and
PCMCIA cards.
DESCRIPTION
An epitaxial Schottky barrier diode encapsulated in a
SOD882 leadless ultra small plastic package.
ESD sensitive device, observe handling precautions.
handbook, halfpage
MDB391
Bottom view
Fig.1 Simplified outline (SOD882), pin
configuration and symbol.
Marking code: S4.
The marking bar indicates the cathode.
LIMITING VALUES
In accordance with the Absolute Maximum Rating System (IEC 60134).
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN.
MAX.
UNIT
VR
continuous reverse voltage
5V
IF
continuous forward current
20
mA
IFRM
repetitive peak forward current
tp ≤ 1 ms; δ = 0.25
400
mA
IFSM
non-repetitive peak forward current
tp = 8.3 ms half sinewave;
JEDEC method
550
mA
Tstg
storage temperature
−65
+150
°C
Tj
junction temperature
150
°C


Số phần tương tự - 1PS10SB63

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
1PS10SB62 PHILIPS-1PS10SB62 Datasheet
49Kb / 8P
   Schottky barrier diode
2003 May 15
More results

Mô tả tương tự - 1PS10SB63

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
RB070M-30 ROHM-RB070M-30_1 Datasheet
131Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB095B-40 ROHM-RB095B-40_09 Datasheet
451Kb / 4P
   Schottky barrier Diode
RB161L-40 ROHM-RB161L-40_2 Datasheet
161Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB205T-60 ROHM-RB205T-60_10 Datasheet
348Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB215T-60 ROHM-RB215T-60_10 Datasheet
308Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB496EA ROHM-RB496EA_1 Datasheet
195Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB521CS-30 ROHM-RB521CS-30_09 Datasheet
366Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB551V-30 ROHM-RB551V-30_1 Datasheet
132Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX101VA-30 ROHM-RSX101VA-30_1 Datasheet
147Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX301L-30 ROHM-RSX301L-30_1 Datasheet
181Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX301LA-30 ROHM-RSX301LA-30_10 Datasheet
364Kb / 4P
   Schottky barrier diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com