công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STGW30NC120HD bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STGW30NC120HD
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-CHANNEL 30A - 1200V - TO-247 VERY FAST PowerMESH-TM IGBT
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STGW30NC120HD bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  STGW30NC120HD Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STGW30NC120HD Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STGW30NC120HD Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STGW30NC120HD Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STGW30NC120HD Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STGW30NC120HD Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STGW30NC120HD Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STGW30NC120HD Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STGW30NC120HD Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
STGW30NC120HD
3 Test Circuits
5/9
3
Test Circuits
Figure 1.
Test Circuit for Inductive Load
Switching
Figure 2.
Gate Charge Test Circuit
Figure 3.
Switching Waveform
Figure 4.
Diode Recovery Time Waveform


Số phần tương tự - STGW30NC120HD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGW30NC120HD STMICROELECTRONICS-STGW30NC120HD Datasheet
295Kb / 13P
   N-channel 1200V - 30A - TO-247 Very fast PowerMESH TM IGBT
STGW30NC120HD STMICROELECTRONICS-STGW30NC120HD Datasheet
305Kb / 13P
   N-channel 1200V - 30A - TO-247 very fast PowerMESH IGBT
STGW30NC120HD STMICROELECTRONICS-STGW30NC120HD_07 Datasheet
295Kb / 13P
   N-channel 1200V - 30A - TO-247 Very fast PowerMESH TM IGBT
STGW30NC120HD_0710 STMICROELECTRONICS-STGW30NC120HD_0710 Datasheet
305Kb / 13P
   N-channel 1200V - 30A - TO-247 very fast PowerMESH IGBT
More results

Mô tả tương tự - STGW30NC120HD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGW30NC120HD STMICROELECTRONICS-STGW30NC120HD_07 Datasheet
295Kb / 13P
   N-channel 1200V - 30A - TO-247 Very fast PowerMESH TM IGBT
STGW30NC120HD_0710 STMICROELECTRONICS-STGW30NC120HD_0710 Datasheet
305Kb / 13P
   N-channel 1200V - 30A - TO-247 very fast PowerMESH IGBT
STGW20NC60VD STMICROELECTRONICS-STGW20NC60VD Datasheet
303Kb / 11P
   N-CHANNEL 30A - 600V TO-247 Very Fast PowerMESH IGBT
STGW30N90D STMICROELECTRONICS-STGW30N90D Datasheet
159Kb / 10P
   N-channel 900V - 30A - TO-247 Very fast PowerMESH IGBT
STGP20NC60V STMICROELECTRONICS-STGP20NC60V Datasheet
293Kb / 11P
   N-CHANNEL 30A - 600V - TO-220/TO-247 Very Fast PowerMESH IGBT
STGW39NC60VD STMICROELECTRONICS-STGW39NC60VD_06 Datasheet
285Kb / 13P
   N-channel 40A - 600V - TO-247 Very fast switching PowerMESH TM IGBT
STGW30NC60VD STMICROELECTRONICS-STGW30NC60VD Datasheet
411Kb / 13P
   N-channel 40A - 600V - TO-247 Very fast switching PowerMESH TM IGBT
STGP30NC60W STMICROELECTRONICS-STGP30NC60W Datasheet
306Kb / 14P
   N-channel 30A - 600V - TO-247 - TO-220 Ultra fast switching PowerMESH TM IGBT
STGW30NB60HD STMICROELECTRONICS-STGW30NB60HD Datasheet
91Kb / 8P
   N-CHANNEL 30A - 600V TO-247 PowerMESH IGBT
STGW40NC60V STMICROELECTRONICS-STGW40NC60V_04 Datasheet
279Kb / 10P
   N-CHANNEL 50A - 600V - TO-247 Very Fast PowerMESH IGBT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com