công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L-1002ID bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Kingbright Corporation

tên linh kiện L-1002ID
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.1x3.4mm RECTANGULAR SOLID LAMPS
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KINGBRIGHT [Kingbright Corporation]
Trang chủ  http://www.us.kingbright.com
Logo KINGBRIGHT - Kingbright Corporation

L-1002ID bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Kingbright Corporation

  L-1002ID Datasheet HTML 1Page - Kingbright Corporation L-1002ID Datasheet HTML 2Page - Kingbright Corporation L-1002ID Datasheet HTML 3Page - Kingbright Corporation L-1002ID Datasheet HTML 4Page - Kingbright Corporation L-1002ID Datasheet HTML 5Page - Kingbright Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
SPEC NO: KDA0279
REV NO: V.1
DATE: SEP/14/2001
PAGE: 1 OF 5
APPROVED: J.LU
CHECKED:
DRAWN: J.X.FU
1.1x3.4mm RECTANGULAR SOLID LAMPS
L-1002HD BRIGHT RED
L-1002GD GREEN
L-1002ID HIGH EFFICIENCY RED
L-1002YD YELLOW
Notes:
1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tolerance is ±0.25(0.01") unless otherwise noted.
3. Lead spacing is measured where the lead emerge package.
4. Specifications are subject to change without notice.
Features
!
LOW POWER CONSUMPTION.
!
RELIABLE AND RUGGED.
!
EXCELLENT UNIFORMITY OF LIGHT OUTPUT.
!
SUITABLE FOR LEVEL INDICATOR.
!
LONG LIFE-SOLID STATE RELIABILITY.
Description
The Bright Red source color devices are made with
Gallium Phosphide Red Light Emitting Diode.
The High Efficiency Red source color devices are made
with Gallium Arsenide Phosphide on Gallium Phosphide
Orange Light Emitting Diode.
The Green source color devices are made with Gallium
Phosphide Green Light Emitting Diode.
The Yellow source color devices are made with Gallium
Arsenide Phosphide on Gallium Phosphide Yellow Light
Emitting Diode.
Package Dimensions


Số phần tương tự - L-1002ID

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
L-1005M0R10FBBS VISHAY-L-1005M0R10FBBS Datasheet
130Kb / 3P
   Low Value (0.03 Ω to 10 Ω) Thin Film Chip Resistors
Revision: 31-Jul-08
L-1005M0R10GBBS VISHAY-L-1005M0R10GBBS Datasheet
130Kb / 3P
   Low Value (0.03 Ω to 10 Ω) Thin Film Chip Resistors
Revision: 31-Jul-08
L-1005M0R10HBBS VISHAY-L-1005M0R10HBBS Datasheet
130Kb / 3P
   Low Value (0.03 Ω to 10 Ω) Thin Film Chip Resistors
Revision: 31-Jul-08
L-1005M0R10JBBS VISHAY-L-1005M0R10JBBS Datasheet
130Kb / 3P
   Low Value (0.03 Ω to 10 Ω) Thin Film Chip Resistors
Revision: 31-Jul-08
L-1005M0R10KBBS VISHAY-L-1005M0R10KBBS Datasheet
130Kb / 3P
   Low Value (0.03 Ω to 10 Ω) Thin Film Chip Resistors
Revision: 31-Jul-08
More results

Mô tả tương tự - L-1002ID

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kingbright Corporation
WP1002HD KINGBRIGHT-WP1002HD Datasheet
72Kb / 3P
   1.1x3.4mm RECTANGULAR SOLID LAMP
WP1002YD KINGBRIGHT-WP1002YD Datasheet
79Kb / 3P
   1.1x3.4mm RECTANGULAR SOLID LAMP
WP1004ID KINGBRIGHT-WP1004ID Datasheet
171Kb / 4P
   1.1x3.4mm RECTANGULAR SOLID LAMP
WP1002GD KINGBRIGHT-WP1002GD Datasheet
76Kb / 3P
   1.1x3.4mm RECTANGULAR SOLID LAMP
WP1004YD KINGBRIGHT-WP1004YD Datasheet
170Kb / 4P
   1.1x3.4mm RECTANGULAR SOLID LAMP
WP1004HD KINGBRIGHT-WP1004HD Datasheet
170Kb / 4P
   1.1x3.4mm RECTANGULAR SOLID LAMP
WP1002ID KINGBRIGHT-WP1002ID Datasheet
73Kb / 3P
   1.1x3.4mm RECTANGULAR SOLID LAMP
logo
List of Unclassifed Man...
L-914 ETC-L-914 Datasheet
179Kb / 6P
   RECTANGULAR SOLID LAMPS
logo
Kingbright Corporation
L1053 KINGBRIGHT-L1053 Datasheet
142Kb / 5P
   1X5MM RECTANGULAR SOLID LAMPS
logo
QT Optoelectronics
MV53123 QT-MV53123 Datasheet
227Kb / 3P
   RECTANGULAR SOLID STATE LAMPS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com