công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STP9NK90Z bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STP9NK90Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-CHANNEL 900V - 1.1Ohm - 8A - TO-220/FP-D2PAK-TO-247 Zener-Protected SuperMESH MOSFET
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STP9NK90Z bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button STP9NK90Z Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STP9NK90Z Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STP9NK90Z Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STP9NK90Z Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STP9NK90Z Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STP9NK90Z Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STP9NK90Z Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STP9NK90Z Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STP9NK90Z Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 16 page
background image
STB9NK90Z - STF9NK90Z - STP9NK90Z - STW9NK90Z
Package mechanical data
11/16
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
b
0.61
0.88
0.024
0.034
b1
1.15
1.70
0.045
0.066
c
0.49
0.70
0.019
0.027
D
15.25
15.75
0.60
0.620
E
10
10.40
0.393
0.409
e
2.40
2.70
0.094
0.106
e1
4.95
5.15
0.194
0.202
F
1.23
1.32
0.048
0.052
H1
6.20
6.60
0.244
0.256
J1
2.40
2.72
0.094
0.107
L
13
14
0.511
0.551
L1
3.50
3.93
0.137
0.154
L20
16.40
0.645
L30
28.90
1.137
øP
3.75
3.85
0.147
0.151
Q
2.65
2.95
0.104
0.116
TO-220 MECHANICAL DATA


Số phần tương tự - STP9NK90Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STP9NK90Z STMICROELECTRONICS-STP9NK90Z Datasheet
478Kb / 11P
   N-CHANNEL 900V - 1.1W - 8A TO-220/TO-220FP/TO-247 Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
STP9NK90Z STMICROELECTRONICS-STP9NK90Z Datasheet
997Kb / 17P
   N-channel 900 V, 1.1 廓, 8 A, TO-220, TO-220FP, D2PAK, TO-247 Zener-protected SuperMESH??Power MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
STP9NK90Z ISC-STP9NK90Z Datasheet
330Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - STP9NK90Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
ST_STP9NK90Z STMICROELECTRONICS-ST_STP9NK90Z Datasheet
478Kb / 11P
   N-CHANNEL 900V - 1.1W - 8A TO-220/TO-220FP/TO-247 Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
STP6NK90Z STMICROELECTRONICS-STP6NK90Z_07 Datasheet
483Kb / 18P
   N-channel 900V - 1.56廓 - 5.8A - TO-220/TO-220FP/D2PAK/TO-247 Zener-protected SuperMESH??Power MOSFET
STP14NK50Z STMICROELECTRONICS-STP14NK50Z_06 Datasheet
626Kb / 19P
   N-channel 500V - 0.34OHM - 14A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK/TO-247 Zener-protected SuperMESH Power MOSFET
STP14NK60Z STMICROELECTRONICS-STP14NK60Z Datasheet
672Kb / 17P
   N-CHANNEL 600V-0.45ohm-13.5A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK/TO-247 Zener-Protected SuperMESH Power MOSFET
STP9NK70Z STMICROELECTRONICS-STP9NK70Z Datasheet
664Kb / 14P
   N-CHANNEL 700V - 1ohm - 7.5A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK/TO-247 Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
April 2002
STP13NK60Z STMICROELECTRONICS-STP13NK60Z Datasheet
657Kb / 14P
   N-CHANNEL 600V-0.48ohm-13A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK/TO-247 Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
STP14NK50Z STMICROELECTRONICS-STP14NK50Z Datasheet
673Kb / 14P
   N-CHANNEL 500V-0.34ohm-14ATO-220/FP/D2PAK/I2PAK/TO-247 Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
March 2003
STP15NK50Z STMICROELECTRONICS-STP15NK50Z Datasheet
672Kb / 14P
   N-CHANNEL500V-0.30ohm-14ATO-220/FP/D2PAK/I2PAK/TO-247 Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
STB9NK50ZT4 STMICROELECTRONICS-STB9NK50ZT4 Datasheet
371Kb / 13P
   N-CHANNEL 500V - 7.2A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK Zener-Protected SuperMESH MOSFET
STP15NK50Z STMICROELECTRONICS-STP15NK50Z_07 Datasheet
505Kb / 19P
   N-channel 500V - 0.30廓 - 14A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK/TO-247 Zener-protected SuperMESH??Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com