công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM2481 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor.
tên linh kiện LM2481
Giải thích chi tiết về linh kiện  145V Triple Bias Clamp
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NSC [National Semiconductor (TI)]
Trang chủ  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

LM2481 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - National Semiconductor (TI)

  LM2481 Datasheet HTML 1Page - National Semiconductor (TI) LM2481 Datasheet HTML 2Page - National Semiconductor (TI) LM2481 Datasheet HTML 3Page - National Semiconductor (TI) LM2481 Datasheet HTML 4Page - National Semiconductor (TI) LM2481 Datasheet HTML 5Page - National Semiconductor (TI) LM2481 Datasheet HTML 6Page - National Semiconductor (TI) LM2481 Datasheet HTML 7Page - National Semiconductor (TI) LM2481 Datasheet HTML 8Page - National Semiconductor (TI)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
Typical Application
A typical application of the LM2481 is shown in Figures 5 and
Figure 6. Used in conjunction with an LM126X Preamp and
an LM2421 CRT Driver, a complete video channel from input
to CRT cathode can be achieved. Performance is ideal for
HDTV applications. Figure 5 and Figure 6 are the schematic
for the NSC demonstration board that can be used to evalu-
ate the LM126X/LM2421/LM2481.
NSC Demonstration Board
Figure 7 shows the routing and component placement on the
NSC LM126X/LM2421/LM2481 demonstration board. The
schematic of the board is shown in Figure 5 and Figure 6.
This board provides a good example of a layout that can be
used as a guide.
www.national.com
4


Số phần tương tự - LM2481

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM248 NSC-LM248 Datasheet
388Kb / 15P
   Quad 741 Op Amps LM149 Wide Band Decompensated (AV MIN = 5)
logo
STMicroelectronics
LM248 STMICROELECTRONICS-LM248 Datasheet
139Kb / 9P
   FOUR UA741 QUAD BIPOLAR OPERATIONAL AMPLIFIERS
November 1997
logo
Texas Instruments
LM248 TI-LM248 Datasheet
399Kb / 12P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
STMicroelectronics
LM248 STMICROELECTRONICS-LM248 Datasheet
97Kb / 5P
   QUAD BIPOLAR OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Texas Instruments
LM248-N TI-LM248-N Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   LM148/LM248/LM348 Quad 741 Op Amps
More results

Mô tả tương tự - LM2481

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM2479 NSC-LM2479 Datasheet
78Kb / 4P
   120V Triple Bias Clamp
LM2480 NSC-LM2480 Datasheet
84Kb / 4P
   80V Triple Bias Clamp
LM2483 NSC-LM2483 Datasheet
706Kb / 8P
   180V Triple Bias Clamp
LM2485 NSC-LM2485 Datasheet
858Kb / 8P
   220V Triple Bias Clamp with G1 Blank Amplifier
LM2476 NSC-LM2476 Datasheet
1Mb / 12P
   Monolithic Triple Channel 6.5 ns High Gain CRT Driver and Bias Clamp
logo
Texas Instruments
LM2476 TI1-LM2476 Datasheet
1Mb / 16P
[Old version datasheet]   Monolithic Triple Channel 6.5 ns High Gain CRT Driver and Bias Clamp
logo
EIC discrete Semiconduc...
R2KS EIC-R2KS Datasheet
37Kb / 2P
   AVALANCHE DIODE(145V, 1.0A)
logo
Intersil Corporation
ISL6720A INTERSIL-ISL6720A Datasheet
224Kb / 11P
   100V Triple Linear Bias Supply
logo
Monolithic Power System...
EV0074 MPS-EV0074 Datasheet
245Kb / 5P
   Triple Output TFT Bias Converter
logo
Intersil Corporation
ISL6720AARZ INTERSIL-ISL6720AARZ Datasheet
221Kb / 11P
   100V Triple Linear Bias Supply
August 23, 2007
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com