công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF1405Z bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRF1405Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  AUTOMOTIVE MOSFET
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF1405Z bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - International Rectifier

Back Button IRF1405Z Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF1405Z Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF1405Z Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF1405Z Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF1405Z Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF1405Z Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF1405Z Datasheet HTML 10Page - International Rectifier IRF1405Z Datasheet HTML 11Page - International Rectifier IRF1405Z Datasheet HTML 12Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
IRF1405Z/S/L
www.irf.com
11
TO-262 Package Outline
Dimensions are shown in millimeters (inches)
TO-262 Part Marking Information
EXAMPLE: THIS IS AN IRL3103L
LOT CODE 1789
ASSEMBLY
PART NUMBER
DATE CODE
WEEK 19
LINE C
LOT CODE
YEAR 7 = 1997
ASSEMBLED ON WW 19, 1997
IN THE ASSEMBLY LINE "C"
LOGO
RECTIFIER
INTERNATIONAL
IGBT
1- GATE
2- COLLECTOR
3- EMITTER


Số phần tương tự - IRF1405Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF1405Z ISC-IRF1405Z Datasheet
338Kb / 2P
   N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRF1405ZL-7P IRF-IRF1405ZL-7P Datasheet
688Kb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRF1405ZL-7PPBF IRF-IRF1405ZL-7PPBF Datasheet
696Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 4.9m廓 , ID = 120A )
IRF1405ZLPBF IRF-IRF1405ZLPBF Datasheet
812Kb / 13P
   AUTOMOTIVE MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 4.9m廓 , ID = 75A )
IRF1405ZPBF IRF-IRF1405ZPBF Datasheet
812Kb / 13P
   AUTOMOTIVE MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 4.9m廓 , ID = 75A )
More results

Mô tả tương tự - IRF1405Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF2804S-7P IRF-IRF2804S-7P Datasheet
263Kb / 10P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IIRLR3105 IRF-IIRLR3105 Datasheet
169Kb / 8P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRF540ZL IRF-IRF540ZL Datasheet
310Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRF3205Z IRF-IRF3205Z Datasheet
303Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRLR2908 IRF-IRLR2908 Datasheet
206Kb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRLR024ZPBF IRF-IRLR024ZPBF Datasheet
281Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFR2905Z KERSEMI-IRFR2905Z Datasheet
1Mb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRFU3505 KERSEMI-IRFU3505 Datasheet
4Mb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
logo
International Rectifier
IRFR3710Z IRF-IRFR3710Z Datasheet
218Kb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRLU2905Z IRF-IRLU2905Z Datasheet
217Kb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com