công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
FW341 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Sanyo Semicon Device |
|
FW341 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Sanyo Semicon Device |
3 / 6 page FW341 No.7922-3/6 Switching Time Test Circuit [N-channel] [P-channel] PW=10 µs D.C. ≤1% P.G 50 Ω G S D ID=3.5A RL=4.3Ω VDD=15V VOUT FW341 VIN 10V 0V VIN PW=10 µs D.C. ≤1% P.G 50 Ω G S D ID= --2.5A RL=6Ω VDD= --15V VOUT FW341 VIN 0V --10V VIN RDS(on) -- VGS IT06652 ID -- VDS IT06650 ID -- VGS IT06651 RDS(on) -- Ta IT06653 [Nch] [Nch] [Nch] [Nch] Gate-to-Source Voltage, VGS -- V Drain-to-Source Voltage, VDS -- V Gate-to-Source Voltage, VGS -- V Ambient Temperature, Ta -- °C 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0.4 0.5 0.7 0.9 0.8 1.0 0.2 0.1 0.3 0.6 VGS=3V 4V 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 0 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 VDS=10V 23456789 10 0 50 100 200 150 250 300 Ta=25 °C ID=1.8A 3.5A 50 100 150 200 --60 --40 --20 0 20 40 60 80 100 120 160 140 0 ID=3.5A, VGS =10V I D =1.8A, V GS =4V |
Số phần tương tự - FW341 |
|
Mô tả tương tự - FW341 |