công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC1N914BXXXX bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện TC1N914BXXXX
Giải thích chi tiết về linh kiện  500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Fast Switching Diodes
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

TC1N914BXXXX bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  TC1N914BXXXX Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers TC1N914BXXXX Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers TC1N914BXXXX Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers TC1N914BXXXX Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers TC1N914BXXXX Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers TC1N914BXXXX Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
March 2002 / A
Page 4
SEMICONDUCTOR
TAK CHEONG
®
Tape & Ammo Packaging Information
Tape & Ammo
Outline
Quantity Per Ammo
Box
PKG Type
Quantity Per Box
DO-35
5,000
Taping Dimensions
Description
Millimeters
Standard Width
52
26
Tape Spacing (B)
52 ± 0.69
26 +0.5 / -0
Component Pitch (C)
5.08 ± 0.4
5.08 ± 0.4
Untaped Lead (L1 – L2)
± 0.69
± 0.69
Glass Offset (F)
± 0.69
± 0.69
Bent (D)
1.2 Max
1.2 Max
Tape Width (G)
6.138 ± 0.576
6.138 ± 0.576
Tape Mismatch (E)
0.55 Max
0.55 Max
Taped Lead (G)
3.2 Min
3.2 Min
Lead Beyond Tape (H)
0
0
250mm x 80mm x 80mm


Số phần tương tự - TC1N914BXXXX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tak Cheong Electronics ...
TC1N914B TAK_CHEONG-TC1N914B Datasheet
125Kb / 4P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Fast Switching Diodes
TC1N914B TAK_CHEONG-TC1N914B Datasheet
428Kb / 4P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Fast Switching Diodes
TC1N914BM TAK_CHEONG-TC1N914BM Datasheet
125Kb / 4P
   300 mW DO-34 Hermetically Sealed Glass Fast Switching Diodes
TC1N914BM TAK_CHEONG-TC1N914BM Datasheet
429Kb / 4P
   300 mW DO-34 Hermetically Sealed Glass Fast Switching Diodes
TC1N914BWT TAK_CHEONG-TC1N914BWT Datasheet
678Kb / 4P
   200mW SOD-523 SURFACE MOUNT Very Small Outline Flat Lead Plastic Package General Purpose Application Fast Switching Diode
More results

Mô tả tương tự - TC1N914BXXXX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tak Cheong Electronics ...
TC1N4148 TAK_CHEONG-TC1N4148 Datasheet
125Kb / 4P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Fast Switching Diodes
TCBAW76 TAK_CHEONG-TCBAW76 Datasheet
125Kb / 4P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Fast Switching Diodes
logo
Shanghai Leiditech Elec...
1N4148 LEIDITECH-1N4148 Datasheet
2Mb / 3P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Fast Switching Diodes
logo
Tak Cheong Electronics ...
TC1N4148 TAK_CHEONG-TC1N4148_10 Datasheet
428Kb / 4P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Fast Switching Diodes
logo
Yea Shin Technology Co....
1N4148 YEASHIN-1N4148 Datasheet
1Mb / 4P
   500 mW DO-34 Hermetically Sealed Glass Fast Switching Diodes
1N4148M YEASHIN-1N4148M Datasheet
545Kb / 2P
   500 mW DO-34 Hermetically Sealed Glass Fast Switching Diodes
1N4448 YEASHIN-1N4448 Datasheet
309Kb / 2P
   500 mW DO-34 Hermetically Sealed Glass Fast Switching Diodes
logo
Tak Cheong Electronics ...
TCBAV19 TAK_CHEONG-TCBAV19 Datasheet
105Kb / 2P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass - High Voltage Switching Diodes
TC1N60 TAK_CHEONG-TC1N60 Datasheet
75Kb / 2P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Small Signal Schottky Diodes
TC1N60 TAK_CHEONG-TC1N60_09 Datasheet
92Kb / 3P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Small Signal Schottky Diodes
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com