công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADD8710ARUZ-REEL bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADD8710ARUZ-REEL
Giải thích chi tiết về linh kiện  10 - CHANNEL GAMMA BUFFER WITH V-COM DRIVER
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADD8710ARUZ-REEL bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Analog Devices

  ADD8710ARUZ-REEL Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADD8710ARUZ-REEL Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADD8710ARUZ-REEL Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADD8710ARUZ-REEL Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADD8710ARUZ-REEL Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADD8710ARUZ-REEL Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADD8710ARUZ-REEL Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADD8710ARUZ-REEL Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADD8710ARUZ-REEL Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 12 page
background image
ADD8710
Rev. 0 | Page 3 of 12
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
VS = 16 V, VCM = VS/2, TA @ 25°C, unless otherwise noted.
Table 1.
Parameter
Symbol
Condition
Min
Typ
Max
Unit
INPUT CHARACTERISTICS
Applies to all channels
Offset Voltage
VOS
4
12
mV
Offset Voltage Drift
∆VOS/∆T
–40°C ≤ TA ≤ +85°C
5
µV/°C
Input Bias Current
IB
0.5
1.1
µA
–40°C ≤ TA ≤ +85°C
1.5
µA
Input Impedance
ZIN
400
kΩ
Input Capacitance
CIN
1
pF
BUFFER CHARACTERISTICS
Output Voltage High (V1)
VOH
VS = 16 V, VI = 16 V, IL = 10 mA
15.82
15.9
V
VS = 10 V, VI = 9.8 V, IL = 10 mA
9.75
9.8
V
–40°C ≤ TA ≤ +85°C
9.7
V
Output Voltage High (V2 to V5)
VOH
VS = 10 V, VI = 8.5 V, IL = 10 mA
8.45
8.5
V
–40°C ≤ TA≤ +85°C
8.4
V
Output Voltage High (V6 to V10)
VOH
VS = 10 V, VI= 8 V, IL= 10 mA
7.95
8
V
–40°C ≤ TA≤ +85°C
7.9
V
Output Voltage Low (V1 to V5)
VOL
VS = 10 V, VI = 2 V, IL = 10 mA
2
2.05
V
−40°C ≤ TA≤ +85°C
2.10
V
Output Voltage Low (V6 to V9)
VOL
VS = 10 V, VI = 1.5 V, IL = 10 mA
1.5
1.55
V
–40°C ≤ TA ≤ +85°C
1.60
V
Output Voltage Low (V10)
VOL
VS = 16 V, VI = 0 V, IL = 10 mA
0.1
0.175
V
VS = 10 V, VI = 0.2 V, IL = 10 mA
0.2
0.25
V
–40°C ≤ TA ≤ +85°C
0.3
V
Continuous Output Current
IOUT
10
mA
Peak Output Current
IPK
VS = 16 V
100
mA
VCOM CHARACTERISTICS
Output Voltage High
VOH
VS = 10 V, VI = 8 V, IL = 30 mA
7.95
8
–40°C ≤ TA≤ +85°C
7.9
Output Voltage Low
VOL
VS = 10 V, VI = 2 V, IL = 30 mA
2
2.05
–40°C ≤ TA ≤ +85°C
2.10
Continuous Output Current
IOUT
35
mA
Peak Output Current
IPK
VS = 16 V
250
mA
SUPPLY CHARACTERISTICS
Supply Voltage
VS
4.5
16.5
V
Power Supply Rejection Ratio
PSRR
VS = 4.5 V to 16.5 V, –40°C ≤ TA ≤ +85°C
70
90
dB
Total Supply Current
ISY
VO = VS/2, No Load
7.7
10
mA
–40°C ≤ TA ≤ +85°C
11.5
mA
DYNAMIC PERFORMANCE
Slew Rate
SR
RL = 2 kΩ, CL = 200 pF
4
8
V/µs
Bandwidth
BW
–3 dB, RL= 10 kΩ, CL = 200 pF
5
MHz
Settling Time to 0.1% (Buffers)
tS
1 V step, RL = 10 kΩ, CL = 200 pF
1.1
µs
Settling Time to 0.1% (VCOM)
tS
1 V step, RL = 10 kΩ, CL = 200 pF
0.7
µs
Phase Margin
Øo
RL = 10 kΩ, CL = 200 pF
45
Degree
Channel Separation
75
dB


Số phần tương tự - ADD8710ARUZ-REEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADD8710 AD-ADD8710_15 Datasheet
308Kb / 12P
   10-Channel Gamma Buffer with VCOM Driver
REV. B
More results

Mô tả tương tự - ADD8710ARUZ-REEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADD8710 AD-ADD8710_15 Datasheet
308Kb / 12P
   10-Channel Gamma Buffer with VCOM Driver
REV. B
ADD8702 AD-ADD8702_15 Datasheet
237Kb / 8P
   12-Channel Gamma Buffers with V Buffer
REV. 0
logo
Burr-Brown (TI)
BUF11705 BURR-BROWN-BUF11705 Datasheet
304Kb / 17P
   22 - V Supply, 10 1 Channel Gamma Correction Buffer
logo
Analog Devices
ADD8709 AD-ADD8709 Datasheet
488Kb / 16P
   18-Channel Gamma Buffer with Regulator
REV. 0
ADD8708 AD-ADD8708_15 Datasheet
612Kb / 16P
   18-Channel Gamma Buffer with Regulator
REV. 0
ADD8708 AD-ADD8708 Datasheet
611Kb / 16P
   18-Channel Gamma Buffer with Regulator
REV. 0
ADD8709 AD-ADD8709_15 Datasheet
520Kb / 16P
   18-Channel Gamma Buffer with Regulator
REV. A
ADD8701 AD-ADD8701 Datasheet
289Kb / 8P
   12-Channel Gamma Buffers with VCOM Buffer
REV. 0
logo
Maxim Integrated Produc...
DS3508 MAXIM-DS3508 Datasheet
193Kb / 14P
   I2C, 8-Channel Gamma Buffer with EEPROM
Rev 1; 3/08
logo
Analog Devices
ADD8701 AD-ADD8701_15 Datasheet
295Kb / 8P
   12-Channel Gamma Buffers with VCOM Buffer
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com