công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LC78626KE bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện LC78626KE
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS LSI
Download  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LC78626KE bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Sanyo Semicon Device

Back Button LC78626KE Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LC78626KE Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LC78626KE Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LC78626KE Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device LC78626KE Datasheet HTML 10Page - Sanyo Semicon Device LC78626KE Datasheet HTML 11Page - Sanyo Semicon Device LC78626KE Datasheet HTML 12Page - Sanyo Semicon Device LC78626KE Datasheet HTML 13Page - Sanyo Semicon Device LC78626KE Datasheet HTML 14Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 33 page
background image
LC78626KE
No.5995-10/33
前ページから続く。
端子
番号
端子名
I/O
端  子  説  明
75
リセット時の
出力端子状態
CNTOK
O
データ接続点検出完了信号。
「L」→「H」:検出完了 (DRAMライト開始)。
76
H出力
WOK
I
DRAMライト許可信号入力。
「H」:ライト許可。
77
PAUSE IN
I
ポーズ信号入力。
「H」:ポーズ。
78
AD10/CAS2
O
16M DRAMアドレス (AD10)と8M DRAM (4M DRAM×2)使用時のDRAMコントロ
ール信号 (CAS2)との兼用出力端子。DRAM選択端子 (MR1, MR2)の設定により切換
る。
不定
79
EMPN
O
DRAM残量アラーム出力。
「L」:残量少。
L出力
80
SHOCK
I
C2Fショック検出一時停止信号入力。
「L」:ショック検出停止。
81
DRAM3
I/O
DRAMデータバス
入力
82
DRAM2
I/O
DRAMデータバス
入力
85
OE
O
DRAMコントロール信号
L出力
95
86
WE
O
DRAMコントロール信号
H出力
AD4
94
VSS
P
ディジタル系接地端子。必ず0V に接続すること。
O
DRAMアドレスバス
L出力
96
AD3
O
DRAMアドレスバス
L出力
97
AD2
O
DRAMアドレスバス
L出力
99
98
AD1
O
DRAMアドレスバス
不定
AD0
O
DRAMアドレスバス
不定
100
VDD
P
ディジタル系電源端子。
83
DRAM1
I/O
DRAMデータバス
入力
84
DRAM0
I/O
DRAMデータバス
入力
87
CAS
O
DRAMコントロール信号
不定
88
RAS
O
DRAMコントロール信号
不定
89
AD9
O
DRAMアドレスバス
L出力
90
AD8
O
DRAMアドレスバス
L出力
91
AD7
O
DRAMアドレスバス
L出力
92
AD6
O
DRAMアドレスバス
L出力
93
AD5
O
DRAMアドレスバス
L出力


Số phần tương tự - LC78626KE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
LC78626 SANYO-LC78626 Datasheet
475Kb / 32P
   DSP for Compact Disk Players
LC78626E SANYO-LC78626E Datasheet
475Kb / 32P
   DSP for Compact Disk Players
More results

Mô tả tương tự - LC78626KE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MCM14537 MOTOROLA-MCM14537 Datasheet
384Kb / 8P
   CMOS LSI
logo
Sanyo Semicon Device
LC78646E SANYO-LC78646E Datasheet
238Kb / 5P
   CMOS LSI
LC99053 SANYO-LC99053 Datasheet
94Kb / 14P
   CMOS LSI
LC7881 SANYO-LC7881 Datasheet
301Kb / 8P
   CMOS LSI
LC8935 SANYO-LC8935 Datasheet
216Kb / 9P
   CMOS LSI
LC72725V SANYO-LC72725V Datasheet
253Kb / 8P
   CMOS LSI
LC587408A SANYO-LC587408A Datasheet
434Kb / 16P
   CMOS LSI
logo
List of Unclassifed Man...
MC1024N ETC-MC1024N Datasheet
216Kb / 4P
   LSI CMOS
logo
Sanyo Semicon Device
LC75754M SANYO-LC75754M Datasheet
93Kb / 9P
   CMOS LSI
LC82150 SANYO-LC82150 Datasheet
174Kb / 7P
   CMOS LSI
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com