công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF2807ZS bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRF2807ZS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Advanced Process Technology
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF2807ZS bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - International Rectifier

Back Button IRF2807ZS Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF2807ZS Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF2807ZS Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF2807ZS Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF2807ZS Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF2807ZS Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF2807ZS Datasheet HTML 10Page - International Rectifier IRF2807ZS Datasheet HTML 11Page - International Rectifier IRF2807ZS Datasheet HTML 12Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
IRF2807Z/S/L
10
www.irf.com
D2Pak Part Marking Information
F530S
THIS IS AN IRF530S WITH
LOT CODE 8024
ASSEMBLED ON WW 02, 2000
IN THE ASSEMBLY LINE "L"
ASSEMBLY
LOT CODE
INTERNATIONAL
RECTIFIER
LOGO
PART NUMBER
DATE CODE
YEAR 0 = 2000
WEEK 02
LINE L
D2Pak Package Outline
Dimensions are shown in millimeters (inches)


Số phần tương tự - IRF2807ZS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF2807ZS KERSEMI-IRF2807ZS Datasheet
4Mb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET Advanced Process Technology
logo
International Rectifier
IRF2807ZS IRF-IRF2807ZS Datasheet
279Kb / 13P
   Advanced Process Technology
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF2807ZS ISC-IRF2807ZS Datasheet
189Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRF2807ZSPBF IRF-IRF2807ZSPBF Datasheet
279Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET (75V, 94mOHM, 75A)
IRF2807ZSPBF IRF-IRF2807ZSPBF Datasheet
405Kb / 12P
   Advanced Process Technology
More results

Mô tả tương tự - IRF2807ZS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF3205STRR IRF-IRF3205STRR Datasheet
618Kb / 11P
   Advanced Process Technology
IRF3205ZSTRLPBF IRF-IRF3205ZSTRLPBF Datasheet
385Kb / 12P
   Advanced Process Technology
IRL2203NSTRLPBF IRF-IRL2203NSTRLPBF Datasheet
295Kb / 10P
   Advanced Process Technology
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF640NS KERSEMI-IRF640NS Datasheet
1Mb / 11P
   Advanced Process Technology
IRFR48Z KERSEMI-IRFR48Z_15 Datasheet
1Mb / 12P
   Advanced Process Technology
IRLR2905Z KERSEMI-IRLR2905Z Datasheet
1Mb / 11P
   Advanced Process Technology
IRFZ24N KERSEMI-IRFZ24N Datasheet
741Kb / 8P
   Advanced Process Technology
IRFZ44N KERSEMI-IRFZ44N Datasheet
700Kb / 8P
   Advanced Process Technology
logo
International Rectifier
IRF1104SPBF IRF-IRF1104SPBF_15 Datasheet
272Kb / 11P
   Advanced Process Technology
IRF1405SPBF IRF-IRF1405SPBF_15 Datasheet
313Kb / 11P
   Advanced Process Technology
IRF2204PBF IRF-IRF2204PBF_15 Datasheet
263Kb / 9P
   Advanced Process Technology
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com