công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADC122S051 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor. Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADC122S051
Giải thích chi tiết về linh kiện  2 Channel, 500 kSPS 12-Bit A/D Converter
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NSC [National Semiconductor (TI)]
Trang chủ  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

ADC122S051 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - National Semiconductor (TI)

Back Button ADC122S051 Datasheet HTML 7Page - National Semiconductor (TI) ADC122S051 Datasheet HTML 8Page - National Semiconductor (TI) ADC122S051 Datasheet HTML 9Page - National Semiconductor (TI) ADC122S051 Datasheet HTML 10Page - National Semiconductor (TI) ADC122S051 Datasheet HTML 11Page - National Semiconductor (TI) ADC122S051 Datasheet HTML 12Page - National Semiconductor (TI) ADC122S051 Datasheet HTML 13Page - National Semiconductor (TI) ADC122S051 Datasheet HTML 14Page - National Semiconductor (TI) ADC122S051 Datasheet HTML 15Page - National Semiconductor (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 19 page
background image
Typical Performance Characteristics T
A = +25˚C, fSAMPLE = 200 kSPS to 500 kSPS, fSCLK = 3.2
MHz to 8 MHz, f
IN = 40.2 kHz unless otherwise stated. (Continued)
SNR vs. Input Frequency
THD vs. Input Frequency
20106433
20106438
SNR vs. Temperature
THD vs. Temperature
20106434
20106439
SFDR vs. Supply
SINAD vs. Supply
20106440
20106445
www.national.com
11


Số phần tương tự - ADC122S051

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
ADC122S051 NSC-ADC122S051 Datasheet
941Kb / 19P
   2 Channel, 1 MSPS 12-Bit A/D Converter
logo
Texas Instruments
ADC122S051 TI-ADC122S051 Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   ADC102S021 2 Channel, 50 ksps to 200 ksps, 10-Bit A/D Converter
ADC122S051 TI1-ADC122S051 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   ADC122S051/ADC122S051Q 2 Channel, 200 ksps to 500 ksps 12-Bit A/D Converter
ADC122S051 TI1-ADC122S051 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   ADC082S021 2 Channel, 50 ksps to 200 ksps, 8-Bit A/D Converter
ADC122S051 TI1-ADC122S051 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   ADC102S101 2 Channel, 500 ksps to 1 Msps, 10-Bit A/D Converter
More results

Mô tả tương tự - ADC122S051

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADC122S051 TI1-ADC122S051_15 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   2 Channel, 200 ksps to 500 ksps 12-Bit A/D Converter
logo
National Semiconductor ...
ADC78H90 NSC-ADC78H90 Datasheet
828Kb / 16P
   8-Channel, 500 kSPS, 12-Bit A/D Converter
ADC78H89 NSC-ADC78H89 Datasheet
825Kb / 16P
   7-Channel, 500 KSPS, 12-Bit A/D Converter
logo
Texas Instruments
ADC78H90 TI1-ADC78H90_14 Datasheet
1Mb / 24P
[Old version datasheet]   8-Channel, 500 kSPS, 12-Bit A/D Converter
logo
National Semiconductor ...
ADC78H89CIMT NSC-ADC78H89CIMT Datasheet
828Kb / 16P
   7-Channel, 500 KSPS, 12-Bit A/D Converter
ADC124S051 NSC-ADC124S051 Datasheet
926Kb / 19P
   4 Channel, 500 kSPS, 12-Bit A/D Converter
logo
Texas Instruments
ADC78H89 TI1-ADC78H89_14 Datasheet
1Mb / 23P
[Old version datasheet]   7-Channel, 500 KSPS, 12-Bit A/D Converter
ADC122S051 TI1-ADC122S051_14 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   ADC122S051/ADC122S051Q 2 Channel, 200 ksps to 500 ksps 12-Bit A/D Converter
ADC122S101 TI1-ADC122S101_14 Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   2 Channel, 500 ksps to 1 Msps 12-Bit A/D Converter
ADC122S101 TI1-ADC122S101_15 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   2 Channel, 500 ksps to 1 Msps 12-Bit A/D Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com