công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STP14NK50Z bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện STP14NK50Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

STP14NK50Z bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  STP14NK50Z Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP14NK50Z Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP14NK50Z Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP14NK50Z Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP14NK50Z Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP14NK50Z Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP14NK50Z Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP14NK50Z Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
FEATURES
• Reduced trr, Qrr, and IRRM
• Low figure-of-merit (FOM) Ron x Qg
• Low input capacitance (Ciss)
• Low switching losses due to reduced Qrr
• Ultra low gate charge (Qg)
• Avalanche energy rated (UIS)
Notes
a. Repetitive rating; pulse width limited by maximum junction temperature.
b. VDD = 50 V, starting TJ = 25 °C, L = 28.2 mH, Rg = 25 , IAS = 5.1 A.
c. 1.6 mm from case.
d. ISD  ID, dI/dt = 100 A/μs, starting TJ = 25 °C.
PRODUCT SUMMARY
VDS (V) at TJ max.
650
RDS(on) max. () at 25 °C
VGS = 10 V
0.3
Qg max. (nC)
106
Qgs (nC)
14
Qgd (nC)
33
Configuration
Single
N-Channel MOSFET
G
D
S
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TC = 25 °C, unless otherwise noted)
PARAMETER
SYMBOL
LIMIT
UNIT
Drain-Source Voltage
VDS
650
V
Gate-Source Voltage
VGS
± 30
Continuous Drain Current (TJ = 150 °C)
VGS at 10 V
TC = 25 °C
ID
1
A
TC = 100 °C
16
Pulsed Drain Current a
IDM
53
Linear Derating Factor
1.7
W/°C
Single Pulse Avalanche Energy b
EAS
367
mJ
Maximum Power Dissipation
PD
208
W
Operating Junction and Storage Temperature Range
TJ, Tstg
-55 to +150
°C
Drain-Source Voltage Slope
TJ = 125 °C
dV/dt
37
V/ns
Reverse Diode dV/dt d
31
Soldering Recommendations (Peak Temperature) c
for 10 s
300
°C
N-Channel
650 V (D-S) MOSFET
8
TO-220AB
GD S
4
www.VBsemi.tw
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
STP14NK50Z
1


Số phần tương tự - STP14NK50Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STP14NK50Z STMICROELECTRONICS-STP14NK50Z Datasheet
673Kb / 14P
   N-CHANNEL 500V-0.34ohm-14ATO-220/FP/D2PAK/I2PAK/TO-247 Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
March 2003
STP14NK50Z STMICROELECTRONICS-STP14NK50Z Datasheet
626Kb / 19P
   N-channel 500V - 0.34OHM - 14A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK/TO-247 Zener-protected SuperMESH Power MOSFET
STP14NK50ZFP STMICROELECTRONICS-STP14NK50ZFP Datasheet
673Kb / 14P
   N-CHANNEL 500V-0.34ohm-14ATO-220/FP/D2PAK/I2PAK/TO-247 Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
March 2003
STP14NK50ZFP STMICROELECTRONICS-STP14NK50ZFP Datasheet
626Kb / 19P
   N-channel 500V - 0.34OHM - 14A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK/TO-247 Zener-protected SuperMESH Power MOSFET
STP14NK50Z STMICROELECTRONICS-STP14NK50Z_06 Datasheet
626Kb / 19P
   N-channel 500V - 0.34OHM - 14A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK/TO-247 Zener-protected SuperMESH Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STP14NK50Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Power
AM12N65P ANALOGPOWER-AM12N65P Datasheet
332Kb / 5P
   N-Channel 650-V (D-S) MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
VBM165R02 VBSEMI-VBM165R02 Datasheet
761Kb / 9P
   N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
AOT11S60 VBSEMI-AOT11S60 Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
2SK3050 VBSEMI-2SK3050 Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
2SK3472 VBSEMI-2SK3472 Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
6R380C6 VBSEMI-6R380C6 Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
11N60CFD VBSEMI-11N60CFD Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
12N50ES VBSEMI-12N50ES Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
14NM65N VBSEMI-14NM65N Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
4002H VBSEMI-4002H Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
KF4N65P VBSEMI-KF4N65P Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com