công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NBSG14 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện NBSG14
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.5V/3.3V SiGe Differential 1:4 Clock/Data Driver with RSECL Outputs
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

NBSG14 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - ON Semiconductor

Back Button NBSG14 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor NBSG14 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor NBSG14 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor NBSG14 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor NBSG14 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor NBSG14 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor NBSG14 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor NBSG14 Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor NBSG14 Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
NBSG14
http://onsemi.com
11
PACKAGE DIMENSIONS
16 PIN QFN
MN SUFFIX
CASE 485G−01
ISSUE A
X
M
0.10 (0.004)
T
−T−
−X−
NOTE 3
SEATING
PLANE
L
A
M
−Y−
B
N
0.25 (0.010) T
0.25 (0.010) T
J
C
K
R
0.08 (0.003) T
G
E
H
F
P
D
Y
1
4
58
12
9
16
13
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
INCHES
MILLIMETERS
A
3.00 BSC
0.118 BSC
B
3.00 BSC
0.118 BSC
C
0.80
1.00
0.031
0.039
D
0.23
0.28
0.009
0.011
G
0.50 BSC
0.020 BSC
H
0.875
0.925
0.034
0.036
J
0.20 REF
0.008 REF
K
0.00
0.05
0.000
0.002
L
0.35
0.45
0.014
0.018
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER
ANSI Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETERS.
3. DIMENSION D APPLIES TO PLATED
TERMINAL AND IS MEASURED BETWEEN
0.25 AND 0.30 MM FROM TERMINAL.
4. COPLANARITY APPLIES TO THE EXPOSED
PAD AS WELL AS THE TERMINALS.
E
1.75
1.85
0.069
0.073
F
1.75
1.85
0.069
0.073
M
1.50 BSC
0.059 BSC
N
1.50 BSC
0.059 BSC
P
0.875
0.925
0.034
0.036
R
0.60
0.80
0.024
0.031


Số phần tương tự - NBSG14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NBSG14 ONSEMI-NBSG14 Datasheet
390Kb / 13P
   2.5V/3.3V SiGe Differential 1:4 Clock/Data Driver with RSECL Outputs
July, 2006 ??Rev. 9
NBSG14 ONSEMI-NBSG14 Datasheet
397Kb / 12P
   SiGe Differential 1:4 Clock/Data Driver
June, 2014 ??Rev. 17
NBSG14BA ONSEMI-NBSG14BA Datasheet
390Kb / 13P
   2.5V/3.3V SiGe Differential 1:4 Clock/Data Driver with RSECL Outputs
July, 2006 ??Rev. 9
NBSG14BAEVB ONSEMI-NBSG14BAEVB Datasheet
390Kb / 13P
   2.5V/3.3V SiGe Differential 1:4 Clock/Data Driver with RSECL Outputs
July, 2006 ??Rev. 9
NBSG14BAR2 ONSEMI-NBSG14BAR2 Datasheet
390Kb / 13P
   2.5V/3.3V SiGe Differential 1:4 Clock/Data Driver with RSECL Outputs
July, 2006 ??Rev. 9
More results

Mô tả tương tự - NBSG14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NBSG14 ONSEMI-NBSG14_06 Datasheet
390Kb / 13P
   2.5V/3.3V SiGe Differential 1:4 Clock/Data Driver with RSECL Outputs
July, 2006 ??Rev. 9
NBSG111 ONSEMI-NBSG111 Datasheet
174Kb / 11P
   2.5V/3.3V SiGe Differential 1:10 Clock/Data Driver with RSECL Outputs
January, 2007 ??Rev. 8
NBSG11 ONSEMI-NBSG11 Datasheet
81Kb / 10P
   2.5V/3.3V SiGe 1:2 Differential Clock Driver with RSECL* Outputs
April, 2003 - Rev. 6
NBSG11 ONSEMI-NBSG11_06 Datasheet
117Kb / 12P
   2.5V/3.3V SiGe 1:2 Differential Clock Driver with RSECL Outputs
July, 2006 ??Rev. 8
NBSG16 ONSEMI-NBSG16 Datasheet
138Kb / 12P
   2.5V/3.3V SiGe Differential Receiver/Driver with RSECL Outputs
July, 2006 ??Rev. 14
NBSG14 ONSEMI-NBSG14_14 Datasheet
397Kb / 12P
   SiGe Differential 1:4 Clock/Data Driver
June, 2014 ??Rev. 17
NBSG16BA ONSEMI-NBSG16BA Datasheet
104Kb / 10P
   2.5V/3.3V SiGe Differential Receiver/Driver with RSECLOutputs
May, 2003 - Rev. 12
NB7VQ58M ONSEMI-NB7VQ58M Datasheet
1Mb / 9P
   1.8V / 2.5V / 3.3V Differential 2:1 Clock/Data Multiplexer / Translator with CML Outputs
August, 2009 ??Rev. 0
NB7L111M ONSEMI-NB7L111M Datasheet
256Kb / 13P
   2.5V / 3.3V, 6.125Gb/s 1:10 Differential Clock/Data Driver with CML Output
January, 2006 ??Rev. 1
NB7L14M ONSEMI-NB7L14M Datasheet
230Kb / 11P
   2.5V/3.3VDifferential 1:4 Clock/Data Fanout Buffer/Translator with CML Outputs and Internal Termination
January, 2006 ??Rev. 1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com