công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD1839AS-REEL bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD1839AS-REEL
Giải thích chi tiết về linh kiện  2 ADC, 6 DAC, 96 kHz, 24-Bit sigma-delta Codec
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD1839AS-REEL bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Analog Devices

  AD1839AS-REEL Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD1839AS-REEL Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD1839AS-REEL Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD1839AS-REEL Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD1839AS-REEL Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD1839AS-REEL Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD1839AS-REEL Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD1839AS-REEL Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD1839AS-REEL Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 24 page
background image
REV. B
AD1839
–5–
Parameter
Min
Max
Unit
Comments
TDM256 MODE (Master)
tTBD
BCLK Delay
20
ns
From MCLK Rising
tFSD
FSTDM Delay
5
ns
From BCLK Rising
tTABD
ASDATA Delay
10
ns
From BCLK Rising
tTDDS
DSDATA1 Setup
15
ns
To BCLK Falling
tTDDH
DSDATA1 Hold
15
ns
From BCLK Falling
TDM256 MODE (Slave)
fAB
BCLK Frequency
256
fS
tTBCH
BCLK High
15
ns
tTBCL
BCLK Low
15
ns
tTFS
FSTDM Setup
10
ns
To BCLK Falling
tTFH
FSTDM Hold
10
ns
From BCLK Falling
tTBDD
ASDATA Delay
10
ns
From BCLK Rising
tTDDS
DSDATA1 Setup
15
ns
To BCLK Falling
tTDDH
DSDATA1 Hold
15
ns
From BCLK Falling
AUXILIARY INTERFACE
tAXDS
AAUXDATA Setup
10
ns
To AUXBCLK Rising
tAXDH
AAUXDATA Hold
10
ns
From AUXBCLK Rising
tDXD
DAUXDATA Delay
15
ns
From AUXBCLK Falling
fABP
AUXBCLK Frequency
64
fS
Slave Mode
tAXBH
AUXBCLK High
15
ns
tAXBL
AUXBCLK Low
15
ns
tAXLS
AUXLRCLK Setup
10
ns
To AUXBCLK Rising
tAXLH
AUXLRCLK Hold
10
ns
From AUXBCLK Rising
Master Mode
tAUXLRCLK
AUXLRCLK Delay
5
ns
From AUXBCLK Falling
tAUXBCLK
AUXBCLK Delay
15
ns
From MCLK Rising
Specifications subject to change without notice.
MCLK
t
MH
PD/RST
t
ML
t
PDR
t
MCLK
Figure 1. MCLK and
PD/RST Timing


Số phần tương tự - AD1839AS-REEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD1839A AD-AD1839A Datasheet
674Kb / 24P
   2 ADC, 6 DAC, 96 kHz, 24-Bit Sigma-Delta Codec
REV. B
AD1839AAS AD-AD1839AAS Datasheet
674Kb / 24P
   2 ADC, 6 DAC, 96 kHz, 24-Bit Sigma-Delta Codec
REV. B
AD1839AAS-REEL AD-AD1839AAS-REEL Datasheet
674Kb / 24P
   2 ADC, 6 DAC, 96 kHz, 24-Bit Sigma-Delta Codec
REV. B
AD1839AASZ-REEL1 AD-AD1839AASZ-REEL1 Datasheet
674Kb / 24P
   2 ADC, 6 DAC, 96 kHz, 24-Bit Sigma-Delta Codec
REV. B
AD1839AASZ1 AD-AD1839AASZ1 Datasheet
674Kb / 24P
   2 ADC, 6 DAC, 96 kHz, 24-Bit Sigma-Delta Codec
REV. B
More results

Mô tả tương tự - AD1839AS-REEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD1839A AD-AD1839A Datasheet
674Kb / 24P
   2 ADC, 6 DAC, 96 kHz, 24-Bit Sigma-Delta Codec
REV. B
AD1839A AD-AD1839A_15 Datasheet
681Kb / 24P
   2 ADC, 6 DAC, 96 kHz, 24-Bit Sigma-Delta Codec
REV. B
AD1838 AD-AD1838 Datasheet
424Kb / 24P
   2 ADC, 6 DAC,96 kHz, 24-Bit Codec
REV. 0
AD1838A AD-AD1838A_15 Datasheet
537Kb / 24P
   2 ADC, 6 DAC, 96 kHz, 24-Bit Codec
REV. A
AD1839 AD-AD1839_15 Datasheet
325Kb / 24P
   2 ADC, 6 DAC, 96 kHz, 24-Bit Codec
REV. B
AD1838 AD-AD1838_15 Datasheet
501Kb / 24P
   2 ADC, 6 DAC, 96 kHz, 24-Bit Codec
REV. A
AD1835 AD-AD1835_15 Datasheet
705Kb / 24P
   2 ADC, 8 DAC, 96 kHz, 24-Bit Codec
REV. B
AD1837A AD-AD1837A_15 Datasheet
407Kb / 24P
   2 ADC, 8 DAC, 96 kHz, 24-Bit Codec
REV. A
AD1837 AD-AD1837 Datasheet
523Kb / 24P
   2 ADC, 8 DAC, 96 kHz, 24-Bit Codec
REV. B
AD1835 AD-AD1835 Datasheet
326Kb / 23P
   2 ADC, 8 DAC, 96 kHz, 24-Bit Codec
REV. PrA
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com