công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCH6306 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện MCH6306
Giải thích chi tiết về linh kiện  MCH6306
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

MCH6306 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Sanyo Semicon Device

  MCH6306 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device MCH6306 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device MCH6306 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device MCH6306 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
MCH6306
No.7716-3/4
IT04496
yfs -- ID
IT04497
0--0.2
--0.4
--0.6
--0.8
--1.0
--1.2
IF -- VSD
7
0.1
1.0
7
5
3
2
10
7
5
3
2
2
--0.1
--1.0
23
5 7
--0.01
23
5 7
7
--10
23
5 7
75
°C
Ta=
--25
°C
VDS= --10V
--0.001
2
3
--0.1
--10
--1.0
7
5
3
2
7
5
3
2
--0.01
7
5
3
2
7
5
2
VGS=0
0
0
--2
--1
--3
--4
--5
--6
--7
--8
12
10
68
24
--9
--10
VGS -- Qg
VDS= --10V
ID= --4A
IT04499
--0.1
--1.0
23
5
7
2
3
5
7
--10
SW Time -- ID
VDD= --15V
VGS= --10V
td(on)
td(off)
tf
IT06907
0--2
--4--6
1000
7
5
3
2
100
7
5
--8
--20
--10
--12
--14
--16
--18
Ciss, Coss, Crss -- VDS
Ciss
Coss
Crss
IT04498
ドレイン電流, ID -- A
ドレイン・ソース電圧, VDS -- V
総ゲート電荷量, Qg -- nC
IT06909
A S O
ドレイン・ソース電圧, VDS -- V
IT06908
0
020
406080
100
120
140
160
0.5
1.0
1.5
2.0
周囲温度, Ta -- °C
PD -- Ta
100
2
3
10
2
7
7
3
5
セラミック基板(900mm
2×0.8mm)装着時
100ms
DC
operation
10ms
Ta=25°C
1パルス
セラミック基板(900mm2×0.8mm)装着時
IDP= --16A
ID= --4A
Operation in this
area is limited by RDS(on).
<10µs
1ms
100
µs
--0.01
--0.1
--1.0
--10
23
5 7
23
5 7
23
5 7
2 3
5
--10
--1.0
--0.1
--0.01
2
3
5
7
2
3
5
7
2
3
5
7
2
3
ドレイン電流, ID -- A
ダイオード順電圧, VSD -- V
f=1MHz
25
°C
tr


Số phần tương tự - MCH6306

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
VBsemi Electronics Co.,...
MCH6306 VBSEMI-MCH6306 Datasheet
1Mb / 9P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com