công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M74HCTXXXB1R bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M74HCTXXXB1R
Giải thích chi tiết về linh kiện  OCTAL D-TYPE LATCH WITH 3 STATE OUTPUT HCT563 INVERTING - HCT573 NON INVERTING
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M74HCTXXXB1R bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  M74HCTXXXB1R Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M74HCTXXXB1R Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M74HCTXXXB1R Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M74HCTXXXB1R Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M74HCTXXXB1R Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M74HCTXXXB1R Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M74HCTXXXB1R Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M74HCTXXXB1R Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M74HCTXXXB1R Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 13 page
background image
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Symbol
Parameter
Value
Unit
VCC
Supply Voltage
-0.5 to +7
V
VI
DC Input Voltage
-0.5 to VCC + 0.5
V
VO
DC Output Voltage
-0.5 to VCC + 0.5
V
IIK
DC Input Diode Current
± 20
mA
IOK
DC Output Diode Current
± 20
mA
IO
DC Output Source Sink Current Per Output Pin
± 35
mA
ICC or IGND
DC VCC or Ground Current
± 70
mA
PD
Power Dissipation
500 (*)
mW
Tstg
Storage Temperature
-65 to +150
oC
TL
Lead Temperature (10 sec)
300
oC
Absolute Maximum Ratings are those values beyond which damage to the device may occur. Functional operation under these condition is not implied.
(*) 500 mW:
≅ 65 oC derate to 300 mW by 10mW/oC: 65 oCto 85 oC
RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS
Symbol
Parameter
Value
Unit
VCC
Supply Voltage
4.5 to 5.5
V
VI
Input Voltage
0 to VCC
V
VO
Output Voltage
0 to VCC
V
Top
Operating Temperature: M54HC Series
M74HC Series
-55 to +125
-40 to +85
oC
oC
tr,tf
Input Rise and Fall Time (VCC = 4.5 to 5.5V)
0 to 500
ns
M54/M74HCT563/573
4/13


Số phần tương tự - M74HCTXXXB1R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
M74HCTXXXB1R STMICROELECTRONICS-M74HCTXXXB1R Datasheet
250Kb / 11P
   HCT157 QUAD 2 CHANNEL MULTIPLEXER HCT158 QUAD 2 CHANNEL MULTIPLEXER (INV)
More results

Mô tả tương tự - M74HCTXXXB1R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
74VHC373 STMICROELECTRONICS-74VHC373 Datasheet
75Kb / 10P
   OCTAL D-TYPE LATCH WITH 3 STATE OUTPUT NON INVERTING
74VHCT373A STMICROELECTRONICS-74VHCT373A Datasheet
73Kb / 10P
   OCTAL D-TYPE LATCH WITH 3 STATE OUTPUT NON INVERTING
74AC373 STMICROELECTRONICS-74AC373 Datasheet
241Kb / 11P
   OCTAL D-TYPE LATCH WITH 3 STATE OUTPUT NON INVERTING
M74HC573 STMICROELECTRONICS-M74HC573 Datasheet
241Kb / 12P
   OCTAL D-TYPE LATCH WITH 3 STATE OUTPUT NON INVERTING
M74HCT573 STMICROELECTRONICS-M74HCT573 Datasheet
228Kb / 11P
   OCTAL D-TYPE LATCH WITH 3 STATE OUTPUT NON INVERTING
74AC573 STMICROELECTRONICS-74AC573 Datasheet
248Kb / 11P
   OCTAL D-TYPE LATCH WITH 3 STATE OUTPUT NON INVERTING
74VHC573 STMICROELECTRONICS-74VHC573 Datasheet
289Kb / 14P
   OCTAL D-TYPE LATCH WITH 3 STATE OUTPUT NON INVERTING
M74HCT373 STMICROELECTRONICS-M74HCT373 Datasheet
230Kb / 11P
   OCTAL D-TYPE LATCH WITH 3 STATE OUTPUT NON INVERTING
74ACT373 STMICROELECTRONICS-74ACT373 Datasheet
90Kb / 10P
   OCTAL D-TYPE LATCH WITH 3 STATE OUTPUT NON INVERTING
April 1997
74ACT573 STMICROELECTRONICS-74ACT573 Datasheet
79Kb / 11P
   OCTAL D-TYPE LATCH WITH 3 STATE OUTPUT NON INVERTING
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com