công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BD10KA5WF bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Rohm

tên linh kiện BD10KA5WF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low ESR Capacitor Built in shut down SW, Low Dropout 500mA Regulator IC
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BD10KA5WF bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Rohm

  BD10KA5WF Datasheet HTML 1Page - Rohm BD10KA5WF Datasheet HTML 2Page - Rohm BD10KA5WF Datasheet HTML 3Page - Rohm BD10KA5WF Datasheet HTML 4Page - Rohm BD10KA5WF Datasheet HTML 5Page - Rohm BD10KA5WF Datasheet HTML 6Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image


Số phần tương tự - BD10KA5WF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BD10KA5WF ROHM-BD10KA5WF Datasheet
364Kb / 10P
   500mA Secondary LDO Regulators for Local Power Supplies
BD10KA5WF-E2 ROHM-BD10KA5WF-E2 Datasheet
616Kb / 18P
   500mA Variable/Fixed Output LDO Regulators Built-in thermal shutdown circuit
BD10KA5WF-E2 ROHM-BD10KA5WF-E2 Datasheet
616Kb / 18P
   low-saturation regulators that are available for output currents up to 500mA.
BD10KA5WFP ROHM-BD10KA5WFP Datasheet
364Kb / 10P
   500mA Secondary LDO Regulators for Local Power Supplies
BD10KA5WFP ROHM-BD10KA5WFP Datasheet
324Kb / 6P
   Low ESR Capacitor Built in shut down SW, Low Dropout 500mA Regulator IC
More results

Mô tả tương tự - BD10KA5WF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BDXXKA5WFP ROHM-BDXXKA5WFP Datasheet
324Kb / 6P
   Low ESR Capacitor Built in shut down SW, Low Dropout 500mA Regulator IC
BD00KA5WF ROHM-BD00KA5WF Datasheet
212Kb / 6P
   Low ESR Capacitor Built in shut down SW, Low Dropout 500mA Regulator IC
BD00KA5WFP ROHM-BD00KA5WFP Datasheet
210Kb / 6P
   Low ESR Capacitor Built in shut down SW, Low Dropout 500mA Regulator IC
BDXXKA5FP ROHM-BDXXKA5FP Datasheet
309Kb / 6P
   Low ESR Capacitor, Low Dropout 500mA Regulator IC
BD00D0AWHFP ROHM-BD00D0AWHFP Datasheet
178Kb / 5P
   Low ESR capacitor,2A Low Dropout Voltage Regulator with Shut Down Switch竊뉯djustable Voltage竊
BD00C0AWCP-V5 ROHM-BD00C0AWCP-V5 Datasheet
128Kb / 5P
   Low ESR capacitor, 1A Low Dropout Voltage Regulator with Shut Down Switch竊뉯djustable Voltage竊
BD90C0AFPS ROHM-BD90C0AFPS Datasheet
141Kb / 5P
   Low ESR Capacitor, 1A Low Dropout Voltage Regulator
BD80C0AFPS ROHM-BD80C0AFPS Datasheet
140Kb / 5P
   Low ESR Capacitor, 1A Low Dropout Voltage Regulator
BAXXBC0WFP ROHM-BAXXBC0WFP Datasheet
372Kb / 6P
   1.0A Low-Dropout Voltage Regulator with Shut down Switch
BAXXBC0WT-V5 ROHM-BAXXBC0WT-V5 Datasheet
372Kb / 6P
   1.0A Low-Dropout Voltage Regulator with Shut down Switch
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com