công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ES16201GP bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện ES16201GP
Giải thích chi tiết về linh kiện  EMERGING DISPLAY
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

ES16201GP bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button ES16201GP Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers ES16201GP Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers ES16201GP Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers ES16201GP Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers ES16201GP Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers ES16201GP Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers ES16201GP Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers ES16201GP Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers ES16201GP Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 11 page
background image
E M E R G I N G
D I S P L A Y
MODEL NO
.
VERSION
PAGE
TECHNOLOGIES CORPORATION
ES16201(TRANSFLECTIVE TYPES)
1
7
1 0 . POWER SUPPLY
1 0 . 1
POWER SUPPLY FOR LCD MODULE
LCD
DISPLAY
MODULE
VDD
VO
VSS
VDD-VO
VDD
(+5V)
R
VR
VDD - VO :
LCD
DRIVING
VOLTAGE
VR
:
10K Ω〜 20K Ω
RECOMMENDED
RESISTOR
R
:
VDD - VO ≧ 1 . 5 V
1 1. DISPLAY DATA RAM ADDRESS
CHARACTER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINE 1
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
8A 8B
8C 8D
8E
8F
LINE 2
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9 CA CB CC CD CE CF
ACDS 175-177 route de Genas - 69100 VILLEURBANNE - France
Tél : +33 4 72 91 26 80 - Fax : +33 4 72 35 18 06
http://www.acds.fr


Số phần tương tự - ES16201GP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Power-One
ES1601-7R POWER-ONE-ES1601-7R Datasheet
147Kb / 4P
   100 Watt DC-DC Converters
logo
List of Unclassifed Man...
ES1611 ETC2-ES1611 Datasheet
84Kb / 4P
   Electro-Wash짰 NX New & Improved! Cleaner Degreaser
logo
Cyrustek corporation
ES166 CYRUSTEK-ES166 Datasheet
491Kb / 23P
   LCR/DMM analog front
logo
Hammond Manufacturing L...
ES16MFHD HAMMOND-ES16MFHD Datasheet
52Kb / 1P
   Ensemble de pieds de montage Eclipse
ES16MFHD HAMMOND-ES16MFHD Datasheet
91Kb / 1P
   DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
More results

Mô tả tương tự - ES16201GP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
EW32F10 ETC-EW32F10 Datasheet
121Kb / 14P
   EMERGING DISPLAY
logo
Japan Display Inc.
LPM013M126A DATAMODUL-LPM013M126A Datasheet
757Kb / 38P
   Display
LPM044M141A DATAMODUL-LPM044M141A Datasheet
725Kb / 38P
   Display
logo
PHOENIX CONTACT
1426836 PHOENIX-1426836 Datasheet
208Kb / 4P
   Display - CHARX 4,3 LCD DISPLAY
Nov 3, 2022
logo
Japan Display Inc.
LPM027M128B DATAMODUL-LPM027M128B Datasheet
929Kb / 37P
   Display
LPM013M091A DATAMODUL-LPM013M091A_18 Datasheet
2Mb / 47P
   Display
LPM027M128C DATAMODUL-LPM027M128C Datasheet
2Mb / 37P
   Display
LPM013M126C DATAMODUL-LPM013M126C_18 Datasheet
1Mb / 36P
   Display
logo
List of Unclassifed Man...
HSD190ME13-D10 ETC1-HSD190ME13-D10 Datasheet
416Kb / 27P
   Display
ULCD-24-PTU-AR ETC2-ULCD-24-PTU-AR Datasheet
415Kb / 10P
   Arduino Display Module Pack Display Module
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com