công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STP3LN62K3 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện STP3LN62K3
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

STP3LN62K3 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  STP3LN62K3 Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3LN62K3 Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3LN62K3 Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3LN62K3 Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3LN62K3 Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3LN62K3 Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3LN62K3 Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3LN62K3 Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3LN62K3 Datasheet HTML 9Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
TO-220AB
Notes
* M = 1.32 mm to 1.62 mm (dimension including protrusion)
Heatsink hole for HVM
M*
3
2
1
Ø P
A
F
J(1)
b(1)
e(1)
e
E
b
C
MILLIMETERS
INCHES
DIM.
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
A
4.25
4.65
0.167
0.183
b
0.69
1.01
0.027
0.040
b(1)
1.20
1.73
0.047
0.068
c
0.36
0.61
0.014
0.024
D
14.85
15.49
0.585
0.610
E
10.04
10.51
0.395
0.414
e
2.41
2.67
0.095
0.105
e(1)
4.88
5.28
0.192
0.208
F
1.14
1.40
0.045
0.055
H(1)
6.09
6.48
0.240
0.255
J(1)
2.41
2.92
0.095
0.115
L
13.35
14.02
0.526
0.552
L(1)
3.32
3.82
0.131
0.150
Ø P
3.54
3.94
0.139
0.155
Q
2.60
3.00
0.102
0.118
ECN: X12-0208-Rev. N, 08-Oct-12
DWG: 5471
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
www.VBsemi.tw
STP3LN62K3
8


Số phần tương tự - STP3LN62K3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STP3LN62K3 STMICROELECTRONICS-STP3LN62K3 Datasheet
1Mb / 21P
   N-channel 620 V, 2.5 廓 , 2.5 A SuperMESH3??Power MOSFET DPAK, TO-220FP, TO-220, IPAK
February 2011 Rev 1
More results

Mô tả tương tự - STP3LN62K3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Power
AM12N65P ANALOGPOWER-AM12N65P Datasheet
332Kb / 5P
   N-Channel 650-V (D-S) MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
VBM165R02 VBSEMI-VBM165R02 Datasheet
761Kb / 9P
   N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
AOT11S60 VBSEMI-AOT11S60 Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
2SK3050 VBSEMI-2SK3050 Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
2SK3472 VBSEMI-2SK3472 Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
6R380C6 VBSEMI-6R380C6 Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
11N60CFD VBSEMI-11N60CFD Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
12N50ES VBSEMI-12N50ES Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
14NM65N VBSEMI-14NM65N Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
4002H VBSEMI-4002H Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
KF4N65P VBSEMI-KF4N65P Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com