công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STN8205AAST8RG bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện STN8205AAST8RG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual N-Channel 25-V (D-S) MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

STN8205AAST8RG bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  STN8205AAST8RG Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN8205AAST8RG Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN8205AAST8RG Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN8205AAST8RG Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN8205AAST8RG Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN8205AAST8RG Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN8205AAST8RG Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN8205AAST8RG Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Output Characteristics
On-Resistance vs. Drain Current
On-Resistance vs. Junction Temperature
0
5
10
15
20
25
30
0
1234
5
VGS = 5 thru 3 V
2 V
2.5 V
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0
5
10
15
20
25
30
VGS = 4.5 V
VGS = 2.5 V
ID - Drain Current (A)
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
VGS = 4.5 V
ID = 6.5 A
TJ - Junction Temperature (°C)
Transfer Characteristics
Gate Charge
Source-Drain Diode Forward Voltage
0
5
10
15
20
25
30
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
TC = 125 °C
- 55 °C
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
25 °C
0
1
2
3
4
5
0
3
6
9
12
15
VDS = 10 V
ID = 6.5 A
Qg - Total Gate Charge (nC)
1.2
1.5
0.1
10
40
0
0.3
0.6
0.9
TJ = 25 °C
TJ = 150 °C
VSD - Source-to-Drain Voltage (V)
1
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
www.VBsemi.tw
STN8205AAST8RG
3


Số phần tương tự - STN8205AAST8RG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Stanson Technology
STN8205AAST8RG STANSON-STN8205AAST8RG Datasheet
167Kb / 7P
   Dual N Channel Enhancement Mode MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STN8205AAST8RG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI4952DY VISHAY-SI4952DY Datasheet
176Kb / 9P
   Dual N-Channel 25-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 04-May-09
SI4228DY VISHAY-SI4228DY Datasheet
281Kb / 10P
   Dual N-Channel 25 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 03-May-10
logo
VBsemi Electronics Co.,...
8822 VBSEMI-8822 Datasheet
974Kb / 8P
   Dual N-Channel 25-V (D-S) MOSFET
8205 VBSEMI-8205 Datasheet
963Kb / 8P
   Dual N-Channel 25-V (D-S) MOSFET
PJ8205 VBSEMI-PJ8205 Datasheet
963Kb / 8P
   Dual N-Channel 25-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Telefunken
SI4228DY TFUNK-SI4228DY Datasheet
284Kb / 10P
   Dual N-Channel 25 V (D-S) MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SM8205AOC-TRL VBSEMI-SM8205AOC-TRL Datasheet
965Kb / 8P
   Dual N-Channel 25-V (D-S) MOSFET
SI6926ADQ-T1-GE3 VBSEMI-SI6926ADQ-T1-GE3 Datasheet
965Kb / 8P
   Dual N-Channel 25-V (D-S) MOSFET
UPA1852GR-9JG-A VBSEMI-UPA1852GR-9JG-A Datasheet
965Kb / 8P
   Dual N-Channel 25-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4952DY VISHAY-SI4952DY_V01 Datasheet
175Kb / 9P
   Dual N-Channel 25-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI1904EDH VISHAY-SI1904EDH Datasheet
49Kb / 5P
   DUAL N-CHANNEL 25-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 21-May-01
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com