công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STN4920 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện STN4920
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

STN4920 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  STN4920 Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4920 Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4920 Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4920 Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4920 Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4920 Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4920 Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4920 Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4920 Datasheet HTML 9Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted)
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Ambient
10-3
10-2
1
10
1000
10-1
10-4
100
0.2
0.1
Square WavePulse Duration (s)
1
0.1
0.01
t1
t2
Notes:
PDM
1. Duty Cycle, D =
2. Per Unit Base = RthJA =110 °C/W
3. TJM -TA =PDMZthJA(t)
t1
t2
4. Surface Mounted
Duty Cycle = 0.5
Single Pulse
0.02
0.05
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Foot
10-3
10-2
0
1
1
10-1
10-4
0.2
0.1
Duty Cycle = 0.5
Square WavePulse Duration (s)
1
0.1
0.01
0.05
Single Pulse
0.02
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
www.VBsemi.tw
STN4920
6


Số phần tương tự - STN4920

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Stanson Technology
STN4920 STANSON-STN4920 Datasheet
487Kb / 7P
   Dual N Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
STN4920 DOINGTER-STN4920 Datasheet
1Mb / 5P
   Dual N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
logo
Stanson Technology
STN4920S8RG STANSON-STN4920S8RG Datasheet
487Kb / 7P
   Dual N Channel Enhancement Mode MOSFET
STN4920S8TG STANSON-STN4920S8TG Datasheet
487Kb / 7P
   Dual N Channel Enhancement Mode MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STN4920

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI7212DN VISHAY-SI7212DN Datasheet
94Kb / 6P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 13-Jun-05
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTM4936 DINTEK-DTM4936 Datasheet
294Kb / 9P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4932DY VISHAY-SI4932DY Datasheet
111Kb / 7P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 22-Dec-08
SIZ340DT VISHAY-SIZ340DT Datasheet
372Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 24-Mar-14
logo
Analog Power
AM6926NH ANALOGPOWER-AM6926NH Datasheet
398Kb / 5P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4276DY-T1-E3 VISHAY-SI4276DY-T1-E3 Datasheet
232Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 11-Apr-11
SI4276DY VISHAY-SI4276DY Datasheet
304Kb / 15P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 31-May-10
SI5906DU VISHAY-SI5906DU Datasheet
164Kb / 10P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 20-Jul-09
SI7212DN VISHAY-SI7212DN_09 Datasheet
549Kb / 12P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 14-Sep-09
logo
Analog Power
AM4934N ANALOGPOWER-AM4934N Datasheet
95Kb / 3P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4936ADY VISHAY-SI4936ADY Datasheet
61Kb / 4P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 13-Oct-03
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com