công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

STN4438 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện STN4438
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.cn
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

STN4438 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  STN4438 Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4438 Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4438 Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4438 Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4438 Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4438 Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4438 Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4438 Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4438 Datasheet HTML 9Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 9 page
background image
N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
FEATURES
Halogen-free According to IEC 61249-2-21
Definition
TrenchFET® Power MOSFET
Optimized
for
“Low
Side”
Synchronous
Rectifier Operation
100 % Rg and UIS Tested
APPLICATIONS
CCFL Inverter
Notes:
a. Package limited.
b. Surface mounted on 1" x 1" FR4 board.
c. t = 10 s.
d. Maximum under Steady State conditions is 85 °C/W.
PRODUCT SUMMARY
VDS (V)
RDS(on) (Ω)
ID (A)
d
Qg (Typ.)
60
0.025 at VGS = 10 V
7.6
10.5 nC
0.030 at VGS = 4.5 V
6.5
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS TA = 25 °C, unless otherwise noted
Parameter
Symbol
Limit
Unit
Drain-Source Voltage
VDS
60
V
Gate-Source Voltage
VGS
± 20
Continuous Drain Current (TJ = 150 °C)
TC = 25 °C
ID
7.6a
A
TC = 70 °C
6.8
TA = 25 °C
6.1b, c
TA = 70 °C
4.8b, c
Pulsed Drain Current
IDM
25
Continuous Source-Drain Diode Current
TC = 25 °C
IS
4.2
TA = 25 °C
2.1b, c
Avalanche Current
L = 0.1 mH
IAS
15
Single-Pulse Avalanche Energy
EAS
11.2
mJ
Maximum Power Dissipation
TC = 25 °C
PD
5
W
TC = 70 °C
3.2
TA = 25 °C
2.5b, c
TA = 70 °C
1.6b, c
Operating Junction and Storage Temperature Range
TJ, Tstg
- 55 to 150
°C
THERMAL RESISTANCE RATINGS
Parameter
Symbol
Typical
Maximum
Unit
Maximum Junction-to-Ambientb, d
t
≤ 10 s
RthJA
38
50
°C/W
Maximum Junction-to-Foot (Drain)
Steady State
RthJF
20
25
S
S
D
D
D
S
G
D
SO-8
5
6
7
8
Top View
2
3
4
1
D
G
S
N-Channel MOSFET
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
www.VBsemi.tw
STN4438
1


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9 


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn