công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STN4402 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện STN4402
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 20V (D-S) MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

STN4402 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  STN4402 Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4402 Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4402 Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4402 Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4402 Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4402 Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4402 Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4402 Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4402 Datasheet HTML 9Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
RECOMMENDED MINIMUM PADS FOR SO-8
Recommended Minimum Pads
Dimensions in Inches/(mm)
0.172
(4.369)
0.028
(0.711)
0.050
(1.270)
0.022
(0.559)
www.VBsemi.tw
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
8
STN4402


Số phần tương tự - STN4402

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Stanson Technology
STN4402 STANSON-STN4402 Datasheet
361Kb / 6P
   N Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
STN4402 DOINGTER-STN4402 Datasheet
1Mb / 4P
   N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
logo
List of Unclassifed Man...
STN4402_V1 ETC2-STN4402_V1 Datasheet
361Kb / 6P
   N Channel Enhancement Mode MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STN4402

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bruckewell Technology L...
MS23N20Z BWTECH-MS23N20Z Datasheet
789Kb / 6P
   N-Channel 20V (D-S) MOSFET
logo
Analog Power
AM3428N ANALOGPOWER-AM3428N Datasheet
166Kb / 3P
   N-Channel 20V (D-S) MOSFET
AM1320N ANALOGPOWER-AM1320N Datasheet
192Kb / 4P
   N-Channel 20V (D-S) MOSFET
AM2332N ANALOGPOWER-AM2332N Datasheet
178Kb / 5P
   N-Channel 20V (D-S) MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
4410AGM VBSEMI-4410AGM Datasheet
1,007Kb / 9P
   N-Channel 20V (D-S) MOSFET
4800AGM-HF VBSEMI-4800AGM-HF Datasheet
1,006Kb / 9P
   N-Channel 20V (D-S) MOSFET
4800BGM-HF VBSEMI-4800BGM-HF Datasheet
1,007Kb / 9P
   N-Channel 20V (D-S) MOSFET
SPN4412WS8RGB VBSEMI-SPN4412WS8RGB Datasheet
1,007Kb / 9P
   N-Channel 20V (D-S) MOSFET
AM9410N-T1-PF VBSEMI-AM9410N-T1-PF Datasheet
1,006Kb / 9P
   N-Channel 20V (D-S) MOSFET
AO4418 VBSEMI-AO4418 Datasheet
1,006Kb / 9P
   N-Channel 20V (D-S) MOSFET
11D3L VBSEMI-11D3L Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 20V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com