công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STN4102 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện STN4102
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

STN4102 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  STN4102 Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4102 Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4102 Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4102 Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4102 Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4102 Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4102 Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4102 Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
FEATURES
TrenchFET® Power MOSFET
100 % Rg and UIS Tested
Compliant to RoHS Directive 2011/65/EU
APPLICATIONS
OR-ing
Server
•DC/DC
Notes:
a. Based on TC = 25 °C.
b. Surface mounted on 1" x 1" FR4 board.
c. t = 10 sec.
d. Maximum under steady state conditions is 90 °C/W.
e. Calculated based on maximum junction temperature. Package limitation current is 90 A.
PRODUCT SUMMARY
VDS (V)
RDS(on) ()
ID (A)
a, e
Qg (Typ)
30
0.0
07 at VGS = 10 V
25 nC
0.009 at VGS = 4.5 V
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TA = 25 °C, unless otherwise noted)
Parameter
Symbol
Limit
Unit
Drain-Source Voltage
VDS
30
V
Gate-Source Voltage
VGS
± 20
Continuous Drain Current (TJ = 175 °C)
TC = 25 °C
ID
A
TC = 70 °C
40
TA = 25 °C
.8b, c
TA = 70 °C
1 b, c
Pulsed Drain Current
IDM
200
Avalanche Current Pulse
L = 0.1 mH
IAS
3
9
Single Pulse Avalanche Energy
EAS
94.8
mJ
Continuous Source-Drain Diode Current
TC = 25 °C
IS
50a, e
A
TA = 25 °C
3.13b, c
Maximum Power Dissipation
TC = 25 °C
PD
100a
W
TC = 70 °C
75
TA = 25 °C
3.25b, c
TA = 70 °C
2.33b, c
Operating Junction and Storage Temperature Range
TJ, Tstg
- 55 to 175
°C
THERMAL RESISTANCE RATINGS
Parameter
Symbol
Typ.
Max.
Unit
Maximum Junction-to-Ambientb, d
t
 10 sec
RthJA
32
40
°C/W
Maximum Junction-to-Case
Steady State
RthJC
0.5
0.6
4
0
2
1
D
G
S
N-Channel MOSFET
5
0
5
0
8
TO-252
S
GD
Top View
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
www.VBsemi.tw
STN4102
1


Số phần tương tự - STN4102

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Stanson Technology
STN4102 STANSON-STN4102 Datasheet
410Kb / 6P
   N Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
STN4102 DOINGTER-STN4102 Datasheet
756Kb / 5P
   N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
More results

Mô tả tương tự - STN4102

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI3456DV VISHAY-SI3456DV Datasheet
61Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 23-Nov-98
SUU50N03-12P VISHAY-SUU50N03-12P Datasheet
60Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 15-Sep-03
SI4894DY VISHAY-SI4894DY Datasheet
129Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
17-May-04
SI4406DY VISHAY-SI4406DY Datasheet
38Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 26-May-03
SI7380DP VISHAY-SI7380DP Datasheet
180Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
24-May-04
SI733ADP VISHAY-SI733ADP Datasheet
61Kb / 5P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 25-Oct-04
SI4892DY VISHAY-SI4892DY Datasheet
71Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 01-Aug-05
logo
Vaishali Semiconductor
SI4356ADY VAISH-SI4356ADY Datasheet
143Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIRA00DP VISHAY-SIRA00DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA04DP VISHAY-SIRA04DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA14DP VISHAY-SIRA14DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 12-Mar-12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com