công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STN4NF20L bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện STN4NF20L
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 200 V (D-S) MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

STN4NF20L bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  STN4NF20L Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4NF20L Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4NF20L Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4NF20L Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4NF20L Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4NF20L Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4NF20L Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4NF20L Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
Fig. 14 - For N-Channel
P.W.
Period
dI/dt
Diode recovery
dV/dt
Ripple
≤ 5 %
Body diode forward drop
Re-applied
voltage
Reverse
recovery
current
Body diode forward
current
V
GS = 10 V
a
I
SD
Driver gate drive
D.U.T. l
SD waveform
D.U.T. V
DS waveform
Inductor current
D =
P.W.
Period
+
-
+
+
+
-
-
-
Peak Diode Recovery dV/dt Test Circuit
V
DD
• dV/dt controlled by R
g
• Driver same type as D.U.T.
• I
SD controlled by duty factor “D”
• D.U.T. - device under test
D.U.T.
Circuit layout considerations
• Low stray inductance
• Ground plane
• Low leakage inductance
current transformer
R
g
Note
a. V
GS = 5 V for logic level devices
V
DD
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
www.VBsemi.tw
STN4NF20L
6


Số phần tương tự - STN4NF20L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STN4NF20L STMICROELECTRONICS-STN4NF20L Datasheet
611Kb / 12P
   N-channel 200 V, 1.1 廓, 1 A SOT-223 low gate charge STripFET??II Power MOSFET
logo
TECH PUBLIC Electronics...
STN4NF20L TECHPUBLIC-STN4NF20L Datasheet
2Mb / 5P
   N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STN4NF20L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SISS98DN VISHAY-SISS98DN Datasheet
345Kb / 9P
   N-Channel 200 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 23-May-16
logo
Analog Power
AM90N20-40P ANALOGPOWER-AM90N20-40P Datasheet
313Kb / 5P
   N-Channel 200-V (D-S) MOSFET
AM90N20-78B ANALOGPOWER-AM90N20-78B Datasheet
361Kb / 5P
   N-Channel 200-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIR690DP VISHAY-SIR690DP Datasheet
371Kb / 13P
   N-Channel 200 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 04-Jul-16
logo
Analog Power
AMR402N ANALOGPOWER-AMR402N Datasheet
417Kb / 5P
   N-Channel 200-V (D-S) MOSFET
AM30N20-78D ANALOGPOWER-AM30N20-78D Datasheet
332Kb / 5P
   N-Channel 200-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4418DY VISHAY-SI4418DY Datasheet
69Kb / 5P
   N-Channel 200-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 24-Nov-03
logo
Analog Power
AM7202N ANALOGPOWER-AM7202N Datasheet
366Kb / 5P
   N-Channel 200-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SUM36N20-54P VISHAY-SUM36N20-54P Datasheet
125Kb / 6P
   N-Channel 200-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 14-Apr-08
logo
VBsemi Electronics Co.,...
VBMB1203M VBSEMI-VBMB1203M Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 200 V (D-S) MOSFET
IRF630MFP VBSEMI-IRF630MFP Datasheet
3Mb / 8P
   N-Channel 200 V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com