công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

ESD05D6LV bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Rectron Semiconductor

tên linh kiện ESD05D6LV
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Capacitance Bidirectional ESD Protection Diode
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RECTRON [Rectron Semiconductor]
Trang chủ  http://www.rectron.com
Logo RECTRON - Rectron Semiconductor

ESD05D6LV bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Rectron Semiconductor

  ESD05D6LV Datasheet HTML 1Page - Rectron Semiconductor ESD05D6LV Datasheet HTML 2Page - Rectron Semiconductor ESD05D6LV Datasheet HTML 3Page - Rectron Semiconductor ESD05D6LV Datasheet HTML 4Page - Rectron Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
ABSOLUTE MAXIMUM RATING
Symbol
Parameter
Value
Units
VESD
ESD per IEC 61000-4-2 (Air)
ESD per IEC 61000-4-2 (Contact)
±15
±8
kV
PPP
Peak Pulse Power (8/20μs)
35
W
TOPT
Operating Temperature
-55~150
qC
TSTG
Storage Temperature
-55~150
qC
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tamb=25 C)
Symbol
Parameter
Test Condition
Min
Typ
Max
Units
VRWM
Reverse Working Voltage
5.0
V
VBR
Reverse Breakdown
Voltage
IT = 1mA
5.6
9.4
V
IR
Reverse Leakage Current
VRWM = 5V
2.0
μ
A
VC
Clamping Voltage
IPP = 1A, tp = 8/20μs
10.5
V
IPP = 2A, tp = 8/20μs
14.0
V
CJ
Junction Capacitance
VR = 0V, f = 1MHz
3.0
4.5
pF
ABSOLUTE MAXIMUM RATING (Tamb=25°C, unless otherwise specified)
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tamb=25°C,unless otherwise specified)


Số phần tương tự - ESD05D6LV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
Rectron Semiconductor
Rectron Semiconductor
ESD05D6L RECTRON-ESD05D6L Datasheet
259Kb / 4P
   Low Capacitance Bidirectional ESD Protection Diode
More results

Mô tả tương tự - ESD05D6LV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
Nexperia B.V. All rights reserved
Nexperia B.V. All right...
PESD3V3V1BL NEXPERIA-PESD3V3V1BL Datasheet
251Kb / 13P
   Low capacitance bidirectional ESD protection diode
NXP Semiconductors
NXP Semiconductors
PESD5V0S1BLD PHILIPS-PESD5V0S1BLD Datasheet
324Kb / 13P
   Low capacitance bidirectional ESD protection diode
Rev. 1-12 October 2010
Nexperia B.V. All rights reserved
Nexperia B.V. All right...
PESD3V3S1BL NEXPERIA-PESD3V3S1BL Datasheet
276Kb / 13P
   Low capacitance bidirectional ESD protection diode
Rectron Semiconductor
Rectron Semiconductor
ESD05D6L RECTRON-ESD05D6L Datasheet
259Kb / 4P
   Low Capacitance Bidirectional ESD Protection Diode
NXP Semiconductors
NXP Semiconductors
PESD3V3X1BL NXP-PESD3V3X1BL Datasheet
91Kb / 11P
   Ultra low capacitance bidirectional ESD protection diode
Rev. 01-6 January 2009
PESD18VF1BL NXP-PESD18VF1BL Datasheet
716Kb / 11P
   Ultra low capacitance bidirectional ESD protection diode
Rev. 1-2 September 2013
PESD5V0X1BCL PHILIPS-PESD5V0X1BCL Datasheet
400Kb / 12P
   Extremely low capacitance bidirectional ESD protection diode
Rev. 1-12 March 2012
PESD5V0H1BSF PHILIPS-PESD5V0H1BSF_15 Datasheet
193Kb / 13P
   Ultra low capacitance bidirectional ESD protection diode
7 May 2015
PESD5V0X1BCAL PHILIPS-PESD5V0X1BCAL_15 Datasheet
426Kb / 12P
   Extremely low capacitance bidirectional ESD protection diode
Rev. 1-1 February 2012
Nexperia B.V. All rights reserved
Nexperia B.V. All right...
PESD7V0C1BSF NEXPERIA-PESD7V0C1BSF Datasheet
207Kb / 12P
   Ultra low capacitance bidirectional ESD protection diode
More results


Html Pages

1  2  3  4 


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz