công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VS-100BGQ01 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện VS-100BGQ01
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Performance Schottky Rectifier, 100 A
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

VS-100BGQ01 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Vishay Siliconix

  VS-100BGQ01 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix VS-100BGQ01 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix VS-100BGQ01 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix VS-100BGQ01 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix VS-100BGQ01 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix VS-100BGQ01 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix VS-100BGQ01 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
VS-100BGQ015
www.vishay.com
Vishay Semiconductors
Revision: 12-Jun-15
5
Document Number: 94578
For technical questions within your region: DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
ORDERING INFORMATION TABLE
LINKS TO RELATED DOCUMENTS
Dimensions
www.vishay.com/doc?95240
Part marking information
www.vishay.com/doc?95370
SPICE model
www.vishay.com/doc?95428
Application note
www.vishay.com/doc?95179
2
-
Current rating
3
-
Essential part number
4
-
Voltage code = VRRM
Device code
1
3
2
4
VS-
100 BGQ 015
1
-
Vishay Semiconductors product


Số phần tương tự - VS-100BGQ01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
VS-100BGQ015 VISHAY-VS-100BGQ015 Datasheet
134Kb / 8P
   Schottky Rectifier
Revision: 15-Jun-11
VS-100BGQ015HF4 VISHAY-VS-100BGQ015HF4 Datasheet
147Kb / 7P
   High Performance Schottky Rectifier, 100 A
Revision: 12-Jun-15
VS-100BGQ015HF4 VISHAY-VS-100BGQ015HF4 Datasheet
150Kb / 7P
   High Performance Schottky Rectifier, 100 A
01-Jan-2022
VS-100BGQ015HF4 VISHAY-VS-100BGQ015HF4_15 Datasheet
128Kb / 6P
   High Performance Schottky Rectifier, 100 A
Revision: 12-Jun-15
VS-100BGQ015HF4 VISHAY-VS-100BGQ015HF4_V01 Datasheet
150Kb / 7P
   High Performance Schottky Rectifier, 100 A
01-Jan-2022
More results

Mô tả tương tự - VS-100BGQ01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
VS-100BGQ04 VISHAY-VS-100BGQ04 Datasheet
141Kb / 7P
   High Performance Schottky Rectifier, 100 A
Revision: 15-Jun-15
VS-100BGQ04HF4 VISHAY-VS-100BGQ04HF4 Datasheet
145Kb / 7P
   High Performance Schottky Rectifier, 100 A
Revision: 16-Jun-15
VS-100BGQ030HF4 VISHAY-VS-100BGQ030HF4 Datasheet
143Kb / 6P
   High Performance Schottky Rectifier, 100 A
Revision: 15-Jun-15
VS-100BGQ015HF4 VISHAY-VS-100BGQ015HF4 Datasheet
147Kb / 7P
   High Performance Schottky Rectifier, 100 A
Revision: 12-Jun-15
VS-100BGQ045HF4 VISHAY-VS-100BGQ045HF4 Datasheet
146Kb / 7P
   High Performance Schottky Rectifier, 100 A
Revision: 16-Jun-15
VS-100BGQ10 VISHAY-VS-100BGQ10 Datasheet
156Kb / 6P
   High Performance Schottky Rectifier, 100 A
Revision: 16-Jan-2019
VS-100BGQ100 VISHAY-VS-100BGQ100_V01 Datasheet
160Kb / 6P
   High Performance Schottky Rectifier, 100 A
01-Jan-2022
VS-100BGQ100HF4 VISHAY-VS-100BGQ100HF4 Datasheet
154Kb / 6P
   High Performance Schottky Rectifier, 100 A
Revision: 25-Nov-16
VS-100BGQ015HF4 VISHAY-VS-100BGQ015HF4_15 Datasheet
128Kb / 6P
   High Performance Schottky Rectifier, 100 A
Revision: 12-Jun-15
VS-100BGQ030HF4 VISHAY-VS-100BGQ030HF4_15 Datasheet
129Kb / 6P
   High Performance Schottky Rectifier, 100 A
Revision: 15-Jun-15
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com