công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ESD3Z5.0DV bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Rectron Semiconductor

tên linh kiện ESD3Z5.0DV
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra Low Capacitance ESD Protection Diode
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RECTRON [Rectron Semiconductor]
Trang chủ  http://www.rectron.com
Logo RECTRON - Rectron Semiconductor

ESD3Z5.0DV bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Rectron Semiconductor

  ESD3Z5.0DV Datasheet HTML 1Page - Rectron Semiconductor ESD3Z5.0DV Datasheet HTML 2Page - Rectron Semiconductor ESD3Z5.0DV Datasheet HTML 3Page - Rectron Semiconductor ESD3Z5.0DV Datasheet HTML 4Page - Rectron Semiconductor ESD3Z5.0DV Datasheet HTML 5Page - Rectron Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
Symbol
Parameter
Value
Units
VESD
ESD per IEC 61000-4-2 (Air)
ESD per IEC 61000-4-2 (Contact)
±20
±20
kV
PPP
Peak Pulse Power (8/20μs)
60
W
TOPT
Operating Temperature
-55~125
qC
TSTG
Storage Temperature
-55~150
qC
Symbol
Parameter
Test Condition
Min
Typ
Max
Units
VRWM
Reverse Working Voltage
5.0
V
VBR
Reverse Breakdown
Voltage
IT = 1mA
6.0
V
IR
Reverse Leakage Current
VRWM = 5V
100
n
A
VC
Clamping Voltage
IPP = 1A, tp = 8/20μs
10
V
IPP = 4A, tp = 8/20μs
15
V
CJ
Junction Capacitance
VR = 0V, f = 1MHz
0.4
0.7
pF
ABSOLUTE MAXIMUM RATING (Tamb=25°C, unless otherwise specified)
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tamb=25°C,unless otherwise specified)


Số phần tương tự - ESD3Z5.0DV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rectron Semiconductor
ESD3Z5.0D RECTRON-ESD3Z5.0D Datasheet
300Kb / 5P
   Ultra Low Capacitance ESD Protection Diode
More results

Mô tả tương tự - ESD3Z5.0DV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
RSAC16CS ROHM-RSAC16CS Datasheet
1Mb / 4P
   Ultra Low Capacitance ESD Protection Diode
RSAC18CS ROHM-RSAC18CS Datasheet
1Mb / 4P
   Ultra Low Capacitance ESD Protection Diode
logo
Rectron Semiconductor
ESD0501LD RECTRON-ESD0501LD Datasheet
242Kb / 4P
   Ultra Low Capacitance ESD Protection Diode
ESD3Z3V3D RECTRON-ESD3Z3V3D Datasheet
291Kb / 5P
   Ultra Low Capacitance ESD Protection Diode
ESD3Z5.0D RECTRON-ESD3Z5.0D Datasheet
300Kb / 5P
   Ultra Low Capacitance ESD Protection Diode
ESD05D6DV RECTRON-ESD05D6DV Datasheet
227Kb / 5P
   Ultra Low Capacitance ESD Protection Diode
ESD0501LDV RECTRON-ESD0501LDV Datasheet
244Kb / 4P
   Ultra Low Capacitance ESD Protection Diode
ESD0301DV RECTRON-ESD0301DV Datasheet
247Kb / 4P
   Ultra Low Capacitance ESD Protection Diode
ESD5Z3.3D RECTRON-ESD5Z3.3D Datasheet
235Kb / 4P
   Ultra Low Capacitance ESD Protection Diode
logo
Nexperia B.V. All right...
PESD5V0U1UT-Q NEXPERIA-PESD5V0U1UT-Q Datasheet
244Kb / 12P
   Ultra low capacitance ESD protection diode
16 November 2022
logo
Rohm
RSD6.8JS2 ROHM-RSD6.8JS2 Datasheet
1Mb / 4P
   Ultra Low Capacitance ESD Protection Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com