công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XPH3R206NC bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện XPH3R206NC
Giải thích chi tiết về linh kiện  MOSFETs Silicon N-channel MOS
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

XPH3R206NC bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Toshiba Semiconductor

  XPH3R206NC Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor XPH3R206NC Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor XPH3R206NC Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor XPH3R206NC Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor XPH3R206NC Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor XPH3R206NC Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor XPH3R206NC Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor XPH3R206NC Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor XPH3R206NC Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 10 page
background image
XPH3R206NC
1
MOSFETs Silicon N-channel MOS (U-MOS�-H)
XPH3R206NC
Start of commercial production
2020-11
1. Applications
Automotive
Motor Drivers
Switching Voltage Regulators
2. Features
(1)
AEC-Q101 qualified
(2)
Small, thin package
(3)
Low drain-source on-resistance: RDS(ON) = 2.6 mΩ (typ.) (VGS = 10 V)
(4)
Low leakage current: IDSS = 10 µA (max) (VDS = 60 V)
(5)
Enhancement mode: Vth = 1.5 to 2.5 V (VDS = 10 V, ID = 0.5 mA)
3. Packaging and Internal Circuit
SOP Advance(WF)
1, 2, 3: Source
4: Gate
5, 6, 7, 8: Drain
2020-10-21
Rev.1.0
©2020
Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation


Số phần tương tự - XPH3R206NC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
XPH3R114MC TOSHIBA-XPH3R114MC Datasheet
604Kb / 10P
   MOSFETs Silicon P-Channel MOS
2021-12-02 Rev.6.0
XPH3R304PS TOSHIBA-XPH3R304PS Datasheet
568Kb / 10P
   MOSFETs Silicon N-channel MOS
2022-04-08 Rev.2.0
More results

Mô tả tương tự - XPH3R206NC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TK13A25D TOSHIBA-TK13A25D Datasheet
234Kb / 9P
   MOSFETs Silicon N-Channel MOS (?-MOS??
TK70J20D TOSHIBA-TK70J20D Datasheet
231Kb / 9P
   MOSFETs Silicon N-Channel MOS (?-MOS??
TK12A65D TOSHIBA-TK12A65D Datasheet
268Kb / 9P
   MOSFETs Silicon N-Channel MOS (?-MOS??
TK8A25DA TOSHIBA-TK8A25DA Datasheet
234Kb / 9P
   MOSFETs Silicon N-Channel MOS (?-MOS??
TK10A80E TOSHIBA-TK10A80E Datasheet
225Kb / 9P
   MOSFETs Silicon N-Channel MOS (?-MOS??
SSM3K56ACT TOSHIBA-SSM3K56ACT Datasheet
214Kb / 8P
   MOSFETs Silicon N-Channel MOS
SSM3K62TU TOSHIBA-SSM3K62TU Datasheet
381Kb / 8P
   MOSFETs Silicon N-Channel MOS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com