công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IZ44780 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Integral Corp.

tên linh kiện IZ44780
Giải thích chi tiết về linh kiện  DOT MATRIX LIQUID CRYSTAL DISPLAY CONTROLLER & DRIVER
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTEGRAL [Integral Corp.]
Trang chủ  http://www.iksemi.com/
Logo INTEGRAL - Integral Corp.

IZ44780 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Integral Corp.

Back Button IZ44780 Datasheet HTML 2Page - Integral Corp. IZ44780 Datasheet HTML 3Page - Integral Corp. IZ44780 Datasheet HTML 4Page - Integral Corp. IZ44780 Datasheet HTML 5Page - Integral Corp. IZ44780 Datasheet HTML 6Page - Integral Corp. IZ44780 Datasheet HTML 7Page - Integral Corp. IZ44780 Datasheet HTML 8Page - Integral Corp. IZ44780 Datasheet HTML 9Page - Integral Corp. IZ44780 Datasheet HTML 10Page - Integral Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
IZ44780
RS
R/ W
E
DB ~ DB
07
VIH1
VIH1
VIH1
VIH1
VIH1
VIL1
VIL1
VIL1
VIL1
VIL1
VIL1
VIL1
VIL1
tSU
tW
tH
tH
tDH
tD
tR
tC
Valid Data
tF
(3) Interface mode with HD44100, KS0065
Characteristic
Symbol
Test pin
Min
Typ
Max
Unit
Clock Pulse Width High
tWCKH
CLK
800
ns
Clock Pulse Width Low
tWCKL
CLK
800
ns
Data Set-up Time
tSU
D
300
ns
Data Hold Time
tDH
D
300
ns
Clock Set-up Time
tCSU
CLK
500
ns
M Delay Time
tDM
M
-1000
1000
ns
CLK1
CLK2
D
M
0.9VDD
0.9VDD
0.9VDD
0.9VDD
0.1VDD
0.1VDD
0.1VDD
0.1VDD
0.1VDD
0.9VDD
0.9VDD
0.9VDD
tSU
tDM
tDM
tWCK1
tCSU
tCSU
tWCKH
tWCKH
6


Số phần tương tự - IZ44780

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integral Corp.
IZ44780-00 INTEGRAL-IZ44780-00 Datasheet
190Kb / 10P
   DOT MATRIX LIQUID CRYSTAL DISPLAY CONTROLLER & DRIVER
IZ44780-01 INTEGRAL-IZ44780-01 Datasheet
190Kb / 10P
   DOT MATRIX LIQUID CRYSTAL DISPLAY CONTROLLER & DRIVER
IZ44780-XX INTEGRAL-IZ44780-XX Datasheet
190Kb / 10P
   DOT MATRIX LIQUID CRYSTAL DISPLAY CONTROLLER & DRIVER
More results

Mô tả tương tự - IZ44780

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hitachi Semiconductor
HD66712 HITACHI-HD66712 Datasheet
662Kb / 88P
   Dot-Matrix Liquid Crystal Display Controller/Driver
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KK44780 KODENSHI-KK44780 Datasheet
366Kb / 10P
   DOT MATRIX LIQUID CRYSTAL DISPLAY CONTROLLER & DRIVER
logo
Hitachi Semiconductor
HD66710 HITACHI-HD66710 Datasheet
507Kb / 73P
   (Dot Matrix Liquid Crystal Display Controller/Driver)
logo
Integral Corp.
IN44780U INTEGRAL-IN44780U Datasheet
190Kb / 10P
   DOT MATRIX LIQUID CRYSTAL DISPLAY CONTROLLER & DRIVER
logo
Hitachi Semiconductor
HD44780U HITACHI-HD44780U Datasheet
316Kb / 59P
   Dot Matrix Liquid Crystal Display Controller/Driver
logo
Integral Corp.
IZD1520U INTEGRAL-IZD1520U Datasheet
221Kb / 12P
   DOT MATRIX LIQUID CRYSTAL DISPLAY CONTROLLER & DRIVER
logo
Hitachi Semiconductor
HD66780 HITACHI-HD66780 Datasheet
2Mb / 48P
   Dot Matrix Liquid Crystal Display Controller and Driver
HD66717 HITACHI-HD66717 Datasheet
716Kb / 90P
   (Low-Power Dot-Matrix Liquid Crystal Display Controller/Driver)
HD44102 HITACHI-HD44102 Datasheet
911Kb / 22P
   Dot Matrix Liquid Crystal Graphic Display Column Driver)
logo
List of Unclassifed Man...
AX6108 ETC2-AX6108 Datasheet
243Kb / 31P
   Dot Matrix Liquid Crystal Graphic Display Column Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com