công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BA25DD0T bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Rohm

tên linh kiện BA25DD0T
Giải thích chi tiết về linh kiện  2A Low Dropout Voltage Regulator
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA25DD0T bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Rohm

  BA25DD0T Datasheet HTML 1Page - Rohm BA25DD0T Datasheet HTML 2Page - Rohm BA25DD0T Datasheet HTML 3Page - Rohm BA25DD0T Datasheet HTML 4Page - Rohm BA25DD0T Datasheet HTML 5Page - Rohm BA25DD0T Datasheet HTML 6Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image


Số phần tương tự - BA25DD0T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BA25DD0T ROHM-BA25DD0T Datasheet
493Kb / 23P
   2A/1A Fixed OutputLDORegulators With ShutdownSwicth
BA25DD0T ROHM-BA25DD0T Datasheet
499Kb / 23P
   2A/1A Fixed Output LDO Regulators
BA25DD0T ROHM-BA25DD0T Datasheet
493Kb / 23P
   Low-saturation regulators, available for output s up to 2A/1A.
More results

Mô tả tương tự - BA25DD0T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Exar Corporation
XRP6274 EXAR-XRP6274 Datasheet
1Mb / 11P
   2A Ultra Low Dropout Voltage Regulator
logo
Unisonic Technologies
LR2967 UTC-LR2967 Datasheet
173Kb / 4P
   2A, LOW DROPOUT REGULATOR
logo
Global Mixed-mode Techn...
G954 GMT-G954_15 Datasheet
41Kb / 1P
   2A Low Dropout Regulator
G954 GMT-G954 Datasheet
316Kb / 7P
   2A Low Dropout Regulator
G954 GMT-G954_07 Datasheet
360Kb / 8P
   2A Low Dropout Regulator
logo
AiT Semiconductor Inc.
A6120 AITSEMI-A6120 Datasheet
548Kb / 11P
   LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR 2A LOW CONSUMPTION LINEAR REGULATOR
REV2.2
logo
Exar Corporation
XRP6272ITC5TR-F EXAR-XRP6272ITC5TR-F Datasheet
929Kb / 13P
   2A 5V-Adjustable Low Dropout Voltage Regulator
XRP6272 EXAR-XRP6272 Datasheet
929Kb / 13P
   2A 5V-Adjustable Low Dropout Voltage Regulator
logo
Unisonic Technologies
LR3865 UTC-LR3865 Datasheet
195Kb / 6P
   2A LOW DROPOUT LINEAR REGULATOR
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS278RL00 TSC-TS278RL00 Datasheet
236Kb / 5P
   2A Ultra Low Dropout Voltage Regulator w/Disable
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com