công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SA-A152A bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện SA-A152A
Giải thích chi tiết về linh kiện  CRYSTAL CLOCK OSCILLATORS
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

SA-A152A bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  SA-A152A Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers SA-A152A Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
357 Beloit Street, P.O. Box 457, Burlington, WI 53105-0457 U.S.A. Phone 262/763-3591 FAX 262/763-2881
Email: nelsales@nelfc.com www.nelfc.com
TTL
HA-1520 Series
Description
The HA-1520 Series of quartz crystal oscillators provide enable/disable 3-state TTL compatible signals for
bus connected systems. Supplying Pin 1 of the HA-1520 units with a logic “1" enables its output on Pin 5.
In the disabled mode, Pin 5 presents a high impedance to the load. All units are resistance welded in an all
metal package, offering RFI shielding, and are designed to survive standard wave soldering operations
without damage. Insulated standoffs to enhance board cleaning are standard.
Features
• Wide frequency range– 0.5MHz to 85.0MHz
• User specified tolerance available
• Will withstand vapor phase temperatures of 253°C
for 4 minutes maximum
• Space-saving alternative to discrete component
oscillators
• High shock resistance, to 3000g
• All metal, resistance weld, hermetically sealed
package
• Low Jitter
• High Q Crystal actively tuned oscillator circuit
• Power supply decoupling internal
• No internal PLL avoids cascading PLL problems
• Low power consumption
• Gold plated leads - Solder dipped leads available
upon request
Electrical Connection
Pin
Connection
1
Enable Input
4
Grd & Case
5
Output
8
V
CC
Dimensions are in inches and (MM)
CRYSTAL CLOCK OSCILLATORS
Data Sheet 0016G
Rev. D


Số phần tương tự - SA-A152A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nel Frequency Controls,...
SA-A1210 NEL-SA-A1210 Datasheet
298Kb / 2P
   TTL Compatible Enable/Disable
SA-A1210-FREQ NEL-SA-A1210-FREQ Datasheet
298Kb / 2P
   TTL Compatible Enable/Disable
SA-A1211 NEL-SA-A1211 Datasheet
298Kb / 2P
   TTL Compatible Enable/Disable
SA-A1211-FREQ NEL-SA-A1211-FREQ Datasheet
298Kb / 2P
   TTL Compatible Enable/Disable
SA-A1217 NEL-SA-A1217 Datasheet
298Kb / 2P
   TTL Compatible Enable/Disable
More results

Mô tả tương tự - SA-A152A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nel Frequency Controls,...
HS-600 NEL-HS-600 Datasheet
297Kb / 2P
   Crystal Clock Oscillators
logo
List of Unclassifed Man...
HS-2870 ETC1-HS-2870 Datasheet
362Kb / 2P
   CRYSTAL CLOCK OSCILLATORS
SC-A1440 ETC1-SC-A1440 Datasheet
278Kb / 2P
   CRYSTAL CLOCK OSCILLATORS
logo
Nel Frequency Controls,...
SD-B2980 NEL-SD-B2980 Datasheet
50Kb / 2P
   CRYSTAL CLOCK OSCILLATORS
SJ-160 NEL-SJ-160 Datasheet
258Kb / 2P
   CRYSTAL CLOCK OSCILLATORS
SJ-B2870 NEL-SJ-B2870 Datasheet
381Kb / 2P
   CRYSTAL CLOCK OSCILLATORS
SK-A2D00 NEL-SK-A2D00 Datasheet
255Kb / 2P
   CRYSTAL CLOCK OSCILLATORS
logo
Wolfgang Knap
22SMOP WK-22SMOP Datasheet
98Kb / 1P
   Crystal Clock Oscillators
32SMOP WK-32SMOP Datasheet
100Kb / 1P
   Crystal Clock Oscillators
logo
List of Unclassifed Man...
SJ460 ETC-SJ460 Datasheet
256Kb / 2P
   CRYSTAL CLOCK OSCILLATORS
SC-A1420 ETC1-SC-A1420 Datasheet
41Kb / 2P
   Crystal Clock Oscillators
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com