công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SD1251A bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Panasonic Semiconductor

tên linh kiện 2SD1251A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon NPN triple diffusion junction type(For power amplification)
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Trang chủ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

2SD1251A bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Panasonic Semiconductor

  2SD1251A Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor 2SD1251A Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
1
Power Transistors
2SD1251, 2SD1251A
Silicon NPN triple diffusion junction type
For power amplification
s Features
q
Wide area of safe operation (ASO)
q
N type package enabling direct soldering of the radiating fin to
the printed circuit board, etc. of small electronic equipment.
s Absolute Maximum Ratings (T
C=25˚C)
Parameter
Collector to
base voltage
Collector to
emitter voltage
Emitter to base voltage
Peak collector current
Collector current
Base current
Collector power
dissipation
Junction temperature
Storage temperature
Symbol
VCBO
VCEO
VEBO
ICP
IC
IB
PC
Tj
Tstg
Ratings
60
80
60
80
8
6
4
1
30
1.3
150
–55 to +150
Unit
V
V
V
A
A
A
W
˚C
˚C
2SD1251
2SD1251A
2SD1251
2SD1251A
TC=25°C
Ta=25
°C
Note: Ordering can be made by the common rank (OP rank hFE2 = 50 to 160) in the rank classification.
*1h
FE2 Rank classification
Rank
Q
P
O
hFE2
30 to 60
50 to 100
80 to 160
s Electrical Characteristics (T
C=25˚C)
Parameter
Collector cutoff current
Emitter cutoff current
Collector to emitter
voltage
Forward current transfer ratio
Base to emitter voltage
Collector to emitter saturation voltage
Transition frequency
Symbol
ICBO
IEBO
VCEO(sus)
*2
hFE1
hFE2
*1
VBE
VCE(sat)
fT
Conditions
VCB = 20V, IE = 0
VEB = 8V, IC = 0
IC = 0.2A, L = 25mH
VCE = 3V, IC = 0.1A
VCE = 3V, IC = 1A
VCE = 3V, IC = 1A
IC = 2A, IB = 0.4A
VCE = 10V, IC = 0.2A, f = 0.5MHz
min
60
80
40
30
typ
1
max
30
1
160
1.2
1
Unit
µA
mA
V
V
V
MHz
2SD1251
2SD1251A
*2V
CEO(sus) Test circuit
X
I
C(A)
0.2
0.1
60/80
V
CE(V)
L 25mH
15V
1
Y
G
6V
120
50/60Hz mercury relay
Unit: mm
1:Base
2:Collector
3:Emitter
N Type Package
8.5
±0.2
6.0
±0.5
1.5max.
0.8
±0.1
5.08
±0.5
2.54
±0.3
1.1max.
0.5max.
1.0
±0.1
3.4
±0.3
2
13
Unit: mm
8.5
±0.2
6.0
±0.3
3.4
±0.3
2.54
±0.3
5.08
±0.5
1.0
±0.1
0.8
±0.1
0 to 0.4
1.1 max.
R0.5
R0.5
123
1:Base
2:Collector
3:Emitter
N Type Package (DS)


Số phần tương tự - 2SD1251A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SD1251 KEXIN-2SD1251 Datasheet
41Kb / 2P
   Silicon NPN Triple Diffusion Junction Type
More results

Mô tả tương tự - 2SD1251A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Panasonic Semiconductor
2SD1252 PANASONIC-2SD1252 Datasheet
49Kb / 2P
   Silicon NPN triple diffusion planar type(For power amplification)
2SD1985 PANASONIC-2SD1985 Datasheet
47Kb / 2P
   Silicon NPN triple diffusion planar type(For power amplification)
2SD1266 PANASONIC-2SD1266 Datasheet
47Kb / 2P
   Silicon NPN triple diffusion planar type(For power amplification)
2SD2137 PANASONIC-2SD2137 Datasheet
54Kb / 3P
   Silicon NPN triple diffusion planar type(For power amplification)
2SD1274 PANASONIC-2SD1274 Datasheet
56Kb / 3P
   Silicon NPN triple diffusion planar type(For power amplification)
2SD1250 PANASONIC-2SD1250 Datasheet
48Kb / 2P
   Silicon NPN triple diffusion planar type(For power amplification)
2SD1751 PANASONIC-2SD1751 Datasheet
48Kb / 2P
   Silicon NPN triple diffusion planar type(For power amplification)
2SD1480 PANASONIC-2SD1480 Datasheet
46Kb / 2P
   Silicon NPN triple diffusion planar type(For power amplification)
2SD2374 PANASONIC-2SD2374 Datasheet
45Kb / 2P
   Silicon NPN triple diffusion planar type(For power amplification)
2SD1253 PANASONIC-2SD1253 Datasheet
49Kb / 2P
   Silicon NPN triple diffusion planar type(For power amplification)
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com