công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SD1250A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Panasonic Semiconductor

tên linh kiện 2SD1250A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon NPN triple diffusion planar type(For power amplification)
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Trang chủ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

2SD1250A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Panasonic Semiconductor

  2SD1250A Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor 2SD1250A Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
2
Power Transistors
2SD1250, 2SD1250A
PC —Ta
IC —VCE
IC —VBE
VCE(sat) —IC
hFE —IC
fT —IC
Area of safe operation (ASO)
Rth(t) —t
0
160
40
120
80
140
20
100
60
0
50
40
30
20
10
(1) T
C=Ta
(2) With a 50
× 50 × 2mm
Al heat sink
(3) Without heat sink
(P
C=1.3W)
(1)
(2)
(3)
Ambient temperature Ta (˚C)
024
20
16
412
8
0
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
I
B=7mA
6mA
5mA
4mA
3mA
2mA
1mA
T
C=25˚C
Collector to emitter voltage V
CE
(V)
01.2
1.0
0.8
0.2
0.6
0.4
0
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
T
C=100˚C
25˚C
–25˚C
Base to emitter voltage V
BE
(V)
0.01
0.1
1
0.03
0.3
0.01
10
1
0.1
0.03
0.3
3
I
C/IB=10
T
C=100˚C
25˚C
–25˚C
Collector current I
C
(A)
0.01
0.1
1
10
0.03
0.3
3
1
3
10
30
100
300
1000
3000
10000
V
CE=10V
25˚C
–25˚C
T
C=100˚C
Collector current I
C
(A)
0.01
0.1
1
10
0.03
0.3
3
0.1
0.3
1
3
10
30
100
300
1000
V
CE=10V
f=1MHz
T
C=25˚C
Collector current I
C
(A)
1
10
100
1000
3
30
300
0.001
0.003
0.01
0.03
0.1
0.3
1
3
10
Non repetitive pulse
T
C=25˚C
I
CP
I
C
5ms
1ms
1s
t=0.5ms
Collector to emitter voltage V
CE
(V)
10–4
10
10–3
10–1
10–2
1103
102
104
10–2
10–1
1
10
103
102
(1)
(2)
(1) Without heat sink
(2) With a 50
× 50 × 2mm Al heat sink
Time t (s)


Số phần tương tự - 2SD1250A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Panasonic Semiconductor
2SD1250A PANASONIC-2SD1250A Datasheet
49Kb / 2P
   Silicon PNP epitaxial planar type(For power amplification)
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SD1250A-P KEXIN-2SD1250A-P Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SD1250A-Q KEXIN-2SD1250A-Q Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SD1250A KEXIN-2SD1250A_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
More results

Mô tả tương tự - 2SD1250A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Panasonic Semiconductor
2SD1252 PANASONIC-2SD1252 Datasheet
49Kb / 2P
   Silicon NPN triple diffusion planar type(For power amplification)
2SD1985 PANASONIC-2SD1985 Datasheet
47Kb / 2P
   Silicon NPN triple diffusion planar type(For power amplification)
2SD1266 PANASONIC-2SD1266 Datasheet
47Kb / 2P
   Silicon NPN triple diffusion planar type(For power amplification)
2SD2137 PANASONIC-2SD2137 Datasheet
54Kb / 3P
   Silicon NPN triple diffusion planar type(For power amplification)
2SD1274 PANASONIC-2SD1274 Datasheet
56Kb / 3P
   Silicon NPN triple diffusion planar type(For power amplification)
2SD1751 PANASONIC-2SD1751 Datasheet
48Kb / 2P
   Silicon NPN triple diffusion planar type(For power amplification)
2SD1480 PANASONIC-2SD1480 Datasheet
46Kb / 2P
   Silicon NPN triple diffusion planar type(For power amplification)
2SD2374 PANASONIC-2SD2374 Datasheet
45Kb / 2P
   Silicon NPN triple diffusion planar type(For power amplification)
2SD1253 PANASONIC-2SD1253 Datasheet
49Kb / 2P
   Silicon NPN triple diffusion planar type(For power amplification)
2SD1263 PANASONIC-2SD1263 Datasheet
46Kb / 2P
   Silicon NPN triple diffusion planar type(For power amplification)
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com