công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74VCX16244 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện 74VCX16244
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low-Voltage 1.8V/2.5V/3.3V 16-Bit Buffer
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

74VCX16244 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  74VCX16244 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor 74VCX16244 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor 74VCX16244 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor 74VCX16244 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor 74VCX16244 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor 74VCX16244 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor 74VCX16244 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor 74VCX16244 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor 74VCX16244 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
74VCX16244
http://onsemi.com
4
DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS
TA = −40°C to +85°C
Symbol
Characteristic
Condition
Min
Max
Unit
VIH
HIGH Level Input Voltage (Note 2)
1.65 V
≤ VCC < 2.3 V
0.65 x VCC
V
2.3 V
≤ VCC ≤ 2.7 V
1.6
2.7 V < VCC ≤ 3.6 V
2.0
VIL
LOW Level Input Voltage (Note 2)
1.65 V
≤ VCC < 2.3 V
0.35 x VCC
V
2.3 V
≤ VCC ≤ 2.7 V
0.7
2.7 V < VCC ≤ 3.6 V
0.8
VOH
HIGH Level Output Voltage
1.65 V
≤ VCC ≤ 3.6 V; IOH = −100 mA
VCC − 0.2
V
VCC = 1.65 V; IOH = −6 mA
1.25
VCC = 2.3 V; IOH = −6 mA
2.0
VCC = 2.3 V; IOH = −12 mA
1.8
VCC = 2.3 V; IOH = −18 mA
1.7
VCC = 2.7 V; IOH = −12 mA
2.2
VCC = 3.0 V; IOH = −18 mA
2.4
VCC = 3.0 V; IOH = −24 mA
2.2
VOL
LOW Level Output Voltage
1.65 V
≤ VCC ≤ 3.6 V; IOL = 100 mA
0.2
V
VCC = 1.65 V; IOL = 6 mA
0.3
VCC = 2.3 V; IOL = 12 mA
0.4
VCC = 2.3 V; IOL = 18 mA
0.6
VCC = 2.7 V; IOL = 12 mA
0.4
VCC = 3.0 V; IOL = 18 mA
0.4
VCC = 3.0 V; IOL = 24 mA
0.55
II
Input Leakage Current
1.65 V
≤ VCC ≤ 3.6 V; 0 V ≤ VI ≤ 3.6 V
±5.0
mA
IOZ
3−State Output Current
1.65 V
≤ VCC ≤ 3.6 V; 0 V ≤ VO ≤ 3.6 V;
VI = VIH or VIL
±10
mA
IOFF
Power−Off Leakage Current
VCC = 0 V; VI or VO = 3.6 V
10
mA
ICC
Quiescent Supply Current (Note 3)
1.65 V
≤ VCC ≤ 3.6 V; VI = GND or VCC
20
mA
1.65 V
≤ VCC ≤ 3.6 V; 3.6 V ≤ VI, VO ≤ 3.6 V
±20
mA
DICC
Increase in ICC per Input
2.7 V < VCC ≤ 3.6 V; VIH = VCC − 0.6 V
750
mA
2. These values of VI are used to test DC electrical characteristics only.
3. Outputs disabled or 3−state only.


Số phần tương tự - 74VCX16244

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74VCX16244 FAIRCHILD-74VCX16244 Datasheet
52Kb / 10P
   Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
logo
ON Semiconductor
74VCX16244 ONSEMI-74VCX16244 Datasheet
217Kb / 9P
   Low?뭋oltage 1.8V/2.5V/3.3V 16?묪it Buffer
June, 2006 ??Rev. 5
logo
STMicroelectronics
74VCX16244 STMICROELECTRONICS-74VCX16244 Datasheet
233Kb / 11P
   LOW VOLTAGE CMOS 16-BIT BUS BUFFER (3-STATE) WITH 3.6V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
logo
ON Semiconductor
74VCX16244DT ONSEMI-74VCX16244DT Datasheet
217Kb / 9P
   Low?뭋oltage 1.8V/2.5V/3.3V 16?묪it Buffer
June, 2006 ??Rev. 5
74VCX16244DTR ONSEMI-74VCX16244DTR Datasheet
217Kb / 9P
   Low?뭋oltage 1.8V/2.5V/3.3V 16?묪it Buffer
June, 2006 ??Rev. 5
More results

Mô tả tương tự - 74VCX16244

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
74VCX16244 ONSEMI-74VCX16244_06 Datasheet
217Kb / 9P
   Low?뭋oltage 1.8V/2.5V/3.3V 16?묪it Buffer
June, 2006 ??Rev. 5
NB3V1102C ONSEMI-NB3V1102C Datasheet
318Kb / 11P
   3.3V/2.5V/1.8V LVCMOS Low Skew Fanout Buffer Family
August, 2015 ??Rev. 1
NB3V1102C ONSEMI-NB3V1102C_16 Datasheet
330Kb / 12P
   3.3V/2.5V/1.8V LVCMOS Low Skew Fanout Buffer Family
March, 2016 ??Rev. 2
logo
NXP Semiconductors
74ALVT16244 PHILIPS-74ALVT16244 Datasheet
84Kb / 10P
   2.5V/3.3V 16-bit buffer/driver 3-State
1998 Oct 07
74ALVT16244 PHILIPS-74ALVT16244_15 Datasheet
89Kb / 10P
   2.5V/3.3V 16-bit buffer/driver (3-State)
1998 Oct 07
74ALVT16541 PHILIPS-74ALVT16541 Datasheet
81Kb / 10P
   2.5V/3.3V 16-bit buffer/driver 3-State
1998 Feb 13
logo
Motorola, Inc
MC74VCX16244 MOTOROLA-MC74VCX16244 Datasheet
134Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE 1.8/2.5/3.3V 16-BIT BUFFER
logo
NXP Semiconductors
74ALVC16244 PHILIPS-74ALVC16244 Datasheet
84Kb / 10P
   2.5V/3.3V 16-bit buffer/line driver 3-State
1998 Jun 29
74ALVT16241 PHILIPS-74ALVT16241 Datasheet
84Kb / 10P
   2.5V/3.3V ALVT 16-bit buffer/driver 3-State
1998 Feb 13
logo
Kyocera Kinseki Corpota...
KC2520A-C1 KSS-KC2520A-C1 Datasheet
56Kb / 1P
   CMOS/ 1.8V/ 2.5V/ 3.3V/ 2.5횞2.0mm
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com