công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NE3104-VC11A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Rohm

tên linh kiện NE3104-VC11A
Giải thích chi tiết về linh kiện  For Photo Color Printers (310DPI;dots/inch)
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

NE3104-VC11A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Rohm

  NE3104-VC11A Datasheet HTML 1Page - Rohm NE3104-VC11A Datasheet HTML 2Page - Rohm NE3104-VC11A Datasheet HTML 3Page - Rohm NE3104-VC11A Datasheet HTML 4Page - Rohm NE3104-VC11A Datasheet HTML 5Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
NE3104-VC11A
Printheads
Equivalent circuit
DOT #1
DOT #1280
VH
P-GND
Vdd
/STB
/LAT
CLK
DI 10
DI 9
DI 8
DI 7
DI 6
DI 5
DI 4
DI 3
DI 2
DI 1
TM
SHIFT
REGISTER 1
SHIFT
REGISTER 2
SHIFT
REGISTER 9
SHIFT
REGISTER 10
L-GND
10
9
8
7
6
5
4
32
1
To each Shift Register
L-GND
LATCH REGISTER
DI No.
Dot No.
DI No.
Dot No.
10
1280 to 1153
5
640 to 513
9
1152 to 1025
4
512 to 385
8
1024 to 897
3
384 to 257
7
896 to 769
2
256 to 129
6
768 to 641
1
128 to 1
Fig. 2 Equivalent circuit
2/4


Số phần tương tự - NE3104-VC11A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
NE3104-RE10A ROHM-NE3104-RE10A Datasheet
90Kb / 5P
   For Color Photo Printers (310DPI ; dots / inch)
More results

Mô tả tương tự - NE3104-VC11A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
NE3104-RE10A ROHM-NE3104-RE10A Datasheet
90Kb / 5P
   For Color Photo Printers (310DPI ; dots / inch)
NF3004-RE10A ROHM-NF3004-RE10A Datasheet
71Kb / 5P
   For Color Photo Printers (300DPI ; dots / inch)
SF3004-EC10A ROHM-SF3004-EC10A_08 Datasheet
83Kb / 5P
   For Color Photo Printers (300DPI ; dots / inch)
SF3004-EC10A ROHM-SF3004-EC10A Datasheet
63Kb / 5P
   For Color Photo Printheads
logo
Okaya Electric America,...
RH320240T-5X7 OKAYA-RH320240T-5X7 Datasheet
372Kb / 1P
   320x240 dots/pixels resoulution, 5.7 inch diagonal color TFT
RH800480T-7X0 OKAYA-RH800480T-7X0 Datasheet
629Kb / 1P
   800x480 dots/pixels resolution, 7 inch diagonal, WVGA color TFT
RV320240T-5X7 OKAYA-RV320240T-5X7 Datasheet
484Kb / 1P
   320x240 dots/pixels resolution, 5.7 inch diagonal QVGA color TFT
logo
Rohm
BD63821EFV ROHM-BD63821EFV_12 Datasheet
266Kb / 9P
   Moter Drivers for Printers Motor Drivers with Brush for Printers
KA3003-H05N20A ROHM-KA3003-H05N20A Datasheet
341Kb / 2P
   For Mobile Printers series
2022.04 - Rev.001
KR2002-D06B71A ROHM-KR2002-D06B71A Datasheet
357Kb / 2P
   For Mobile Printers series
2022.04 - Rev.001
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com