công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCH553FN107ZP bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Rohm

tên linh kiện MCH553FN107ZP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Multi-layer ceramic chip capacitors
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

MCH553FN107ZP bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Rohm

Back Button MCH553FN107ZP Datasheet HTML 2Page - Rohm MCH553FN107ZP Datasheet HTML 3Page - Rohm MCH553FN107ZP Datasheet HTML 4Page - Rohm MCH553FN107ZP Datasheet HTML 5Page - Rohm MCH553FN107ZP Datasheet HTML 6Page - Rohm MCH553FN107ZP Datasheet HTML 7Page - Rohm MCH553FN107ZP Datasheet HTML 8Page - Rohm MCH553FN107ZP Datasheet HTML 9Page - Rohm MCH553FN107ZP Datasheet HTML 10Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
MCH55
Ceramic capacitors
9/9
< Packaging unit >
Symbol
K
Quantity of reel in
interior box
3
Quantity of reel in
box of R-26
12
Packaging
Dimensions
R-26
interior box of R-26
A (A’)
195
185
B (B’)
255
60
C (C’)
190
185
(Unit : mm)
< Appearance >
Carton
< Accumulation >
You must do accumulation by ten boxes
< Packaging slip >
1. Customer
2. Parts number
3. Quantity
4. Box quantity
5. Trade mark


Số phần tương tự - MCH553FN107ZP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
MCH5541 SANYO-MCH5541 Datasheet
68Kb / 5P
   MCH5541
logo
ON Semiconductor
MCH5541 ONSEMI-MCH5541 Datasheet
84Kb / 6P
   PNP/NPN Bipolar Transistor (-)30V, (-)700mA, VCE(sat) ; (-220)190mV (max)
August 2014 - Rev. 0
MCH5541-TL-E ONSEMI-MCH5541-TL-E Datasheet
84Kb / 6P
   PNP/NPN Bipolar Transistor (-)30V, (-)700mA, VCE(sat) ; (-220)190mV (max)
August 2014 - Rev. 0
More results

Mô tả tương tự - MCH553FN107ZP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
MCH18 ROHM-MCH18 Datasheet
132Kb / 6P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH02 ROHM-MCH02 Datasheet
78Kb / 7P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH43 ROHM-MCH43 Datasheet
156Kb / 11P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH155A151JK ROHM-MCH155A151JK Datasheet
123Kb / 10P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH185A221JK ROHM-MCH185A221JK Datasheet
132Kb / 10P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH03 ROHM-MCH03 Datasheet
215Kb / 13P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH31 ROHM-MCH31 Datasheet
229Kb / 11P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH155A ROHM-MCH155A Datasheet
123Kb / 10P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
logo
SAMWHA ELECTRIC
CS0603C0G104B6R3NRA SAMWHA-CS0603C0G104B6R3NRA Datasheet
774Kb / 14P
   Multi Layer Ceramic Capacitors
logo
Central Technologies
CTLL1608FH CT-CTLL1608FH Datasheet
482Kb / 1P
   Multi-layer Chip Inductors - Ceramic
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com