công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCH434FN476MP bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Rohm

tên linh kiện MCH434FN476MP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Multi-layer ceramic chip capacitors
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

MCH434FN476MP bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Rohm

  MCH434FN476MP Datasheet HTML 1Page - Rohm MCH434FN476MP Datasheet HTML 2Page - Rohm MCH434FN476MP Datasheet HTML 3Page - Rohm MCH434FN476MP Datasheet HTML 4Page - Rohm MCH434FN476MP Datasheet HTML 5Page - Rohm MCH434FN476MP Datasheet HTML 6Page - Rohm MCH434FN476MP Datasheet HTML 7Page - Rohm MCH434FN476MP Datasheet HTML 8Page - Rohm MCH434FN476MP Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 11 page
background image
MCH43
Ceramic capacitors
2/10
External dimensions (Unit : mm)
4.5
±0.4
0.2Min.
3.2
±0.4
T
T
Product thickness(mm)
1.6
±0.2
2.0
±0.2
2.3
±0.2
2.5
±0.3
2.8
±0.3
3.2
±0.3
Product designation
Rated voltage
Part No.
MC H
4
8
4
3
2
5
Code
Packing Style
Reel (
φ180mm) : compatible with EIAJ ET-7200A
4
33
F
7 6
Code
P
P
P
P
P
P
Product thickness
1.6mm
2.0mm
2.3mm
2.5mm
2.8mm
3.2mm
Packing specification
Plustic tape (width 12mm, pitch 8mm)
Plustic tape (width 12mm, pitch 8mm)
Plustic tape (width 12mm, pitch 8mm)
Plustic tape (width 12mm, pitch 8mm)
Plustic tape (width 12mm, pitch 8mm)
Plustic tape (width 12mm, pitch 8mm)
Reel
φ180mm (7in.)
φ180mm (7in.)
φ180mm (7in.)
φ180mm (7in.)
φ180mm (7in.)
φ180mm (7in.)
Basic ordering unit (pcs.)
1,000
1,000
500
500
500
500
ZP
6.3V
10V
16V
25V
50V
Voltage
N
Capacitance tolerance
Code
±5% (11pF or more)
±10%
±20%
+80%, −20%
Tolerance
J
K
M
Z
Nominal
capacitance
3-digit
designation
according
to IEC
Temperature characteristic code
: Refer to quick reference table.


Số phần tương tự - MCH434FN476MP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
MCH4009 SANYO-MCH4009 Datasheet
72Kb / 13P
   UHF to X Band Low-Noise Amplifier and OSC Applications
MCH4009 SANYO-MCH4009 Datasheet
476Kb / 15P
   UHF to X Band Low-Noise Amplifier and OSC Applications
logo
ON Semiconductor
MCH4009 ONSEMI-MCH4009 Datasheet
372Kb / 15P
   RF Transistor 3.5V, 40mA, fT=25GHz, NPN Single MCPH4
August, 2013
MCH4009 ONSEMI-MCH4009 Datasheet
372Kb / 15P
   RF Transistor 3.5V, 40mA, fT=25GHz, NPN Single MCPH4
August, 2013
MCH4009-TL-H ONSEMI-MCH4009-TL-H Datasheet
372Kb / 15P
   RF Transistor 3.5V, 40mA, fT=25GHz, NPN Single MCPH4
August, 2013
More results

Mô tả tương tự - MCH434FN476MP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
MCH18 ROHM-MCH18 Datasheet
132Kb / 6P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH02 ROHM-MCH02 Datasheet
78Kb / 7P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH155A151JK ROHM-MCH155A151JK Datasheet
123Kb / 10P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH55 ROHM-MCH55 Datasheet
185Kb / 10P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH185A221JK ROHM-MCH185A221JK Datasheet
132Kb / 10P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH03 ROHM-MCH03 Datasheet
215Kb / 13P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH31 ROHM-MCH31 Datasheet
229Kb / 11P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH155A ROHM-MCH155A Datasheet
123Kb / 10P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
logo
SAMWHA ELECTRIC
CS0603C0G104B6R3NRA SAMWHA-CS0603C0G104B6R3NRA Datasheet
774Kb / 14P
   Multi Layer Ceramic Capacitors
logo
Central Technologies
CTLL1608FH CT-CTLL1608FH Datasheet
482Kb / 1P
   Multi-layer Chip Inductors - Ceramic
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com