công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM6920A bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - SamHop Microelectronics Corp.

tên linh kiện STM6920A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
Trang chủ  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

STM6920A bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - SamHop Microelectronics Corp.

  STM6920A Datasheet HTML 1Page - SamHop Microelectronics Corp. STM6920A Datasheet HTML 2Page - SamHop Microelectronics Corp. STM6920A Datasheet HTML 3Page - SamHop Microelectronics Corp. STM6920A Datasheet HTML 4Page - SamHop Microelectronics Corp. STM6920A Datasheet HTML 5Page - SamHop Microelectronics Corp. STM6920A Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp. STM6920A Datasheet HTML 7Page - SamHop Microelectronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
F igure 11. S witching T est C ircuit
F igure 12. S witching Waveforms
t
V
V
t
t
d(on)
OUT
IN
on
r
10%
td(off)
90%
10%
10%
50%
50%
90%
toff
tf
90%
PULS E WIDTH
5
INVE R TE D
V DD
R
D
V
V
R
S
V
G
G S
IN
G E N
OUT
L
7
0.01
0.1
1
10
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
Square Wave Pulse Duration(sec)
Normalized Thermal Transient Impedance Curve
Single Pulse
on
PDM
t1
t2
1. R thJA (t)=r (t) * R JA
2. R JA=S ee Datasheet
3. T JM-T A = P DM* R JA (t)
4. Duty C ycle, D=t1/t2
th
th
th
0.01
0.02
0.5
0.2
0.1
0.05
S T M6920A


Số phần tương tự - STM6920A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Weitron Technology
STM6920A WEITRON-STM6920A Datasheet
239Kb / 6P
   Surface Mount N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
STM6920A DOINGTER-STM6920A Datasheet
1Mb / 4P
   Dual N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STM6920A VBSEMI-STM6920A Datasheet
1Mb / 9P
   Dual N-Channel 60 V (D-S) 175 째C MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STM6920A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Chino-Excel Technology
CEM9926A CET-CEM9926A Datasheet
140Kb / 4P
   Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
logo
Diodes Incorporated
DMN2004VK DIODES-DMN2004VK Datasheet
155Kb / 4P
   DUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
DS30865 Rev. 2 - 2
DMN5L06DMK DIODES-DMN5L06DMK Datasheet
144Kb / 5P
   DUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
DS30927 Rev. 2 - 2
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AO4850 AOSMD-AO4850 Datasheet
117Kb / 4P
   Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
logo
Chino-Excel Technology
CEM2108 CET-CEM2108 Datasheet
139Kb / 4P
   Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
CEM4228 CET-CEM4228 Datasheet
109Kb / 4P
   Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
CEM8206 CET-CEM8206 Datasheet
61Kb / 5P
   Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
CEM11M2 CET-CEM11M2 Datasheet
1,005Kb / 5P
   Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AO4800A AOSMD-AO4800A Datasheet
110Kb / 4P
   Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
AO4818 AOSMD-AO4818 Datasheet
204Kb / 4P
   Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
AO4822 AOSMD-AO4822 Datasheet
110Kb / 4P
   Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com