công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS5L100DBQR bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TS5L100DBQR
Giải thích chi tiết về linh kiện  QUAD SPDT WIDE-BANDWIDTH LAN SWITCH WITH LOW ON-STATE RESISTANCE
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TS5L100DBQR bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button TS5L100DBQR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TS5L100DBQR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TS5L100DBQR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TS5L100DBQR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TS5L100DBQR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TS5L100DBQR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TS5L100DBQR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TS5L100DBQR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TS5L100DBQR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 21 page
background image
TS5L100
QUAD SPDT WIDEBANDWIDTH LAN SWITCH
WITH LOW ONSTATE RESISTANCE
SCDS163A − MAY 2004 − REVISED MAY 2004
9
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
OPERATING CHARACTERISTICS
Off Isolation
Off Isolation at 30 MHz, −52.1 dB
Phase at 30 MHz, 77 Degrees
−90
−80
−70
−60
−50
−40
−30
−20
−10
0
1
10
100
600
Frequency − MHz
−250
−200
−150
−100
−50
0
50
100
150
200
250
Phase
Figure 4. Off Isolation vs Frequency
−90
−80
−70
−60
−50
−40
−30
−20
−10
0
1
10
100
600
Frequency − MHz
0
50
100
150
200
250
Phase
Crosstalk
Crosstalk at 30 MHz, −54 dB
Phase at 30 MHz, 93.2 Degrees
Figure 5. Crosstalk vs Frequency


Số phần tương tự - TS5L100DBQR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS5L100DBQR TI-TS5L100DBQR Datasheet
928Kb / 28P
[Old version datasheet]   QUAD SPDT WIDE-BANDWIDTH LAN SWITCH WITH LOW ON-STATE RESISTANCE
TS5L100DBQRE4 TI-TS5L100DBQRE4 Datasheet
928Kb / 28P
[Old version datasheet]   QUAD SPDT WIDE-BANDWIDTH LAN SWITCH WITH LOW ON-STATE RESISTANCE
TS5L100DBQRG4 TI-TS5L100DBQRG4 Datasheet
928Kb / 28P
[Old version datasheet]   QUAD SPDT WIDE-BANDWIDTH LAN SWITCH WITH LOW ON-STATE RESISTANCE
More results

Mô tả tương tự - TS5L100DBQR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS5L100 TI-TS5L100_10 Datasheet
928Kb / 28P
[Old version datasheet]   QUAD SPDT WIDE-BANDWIDTH LAN SWITCH WITH LOW ON-STATE RESISTANCE
TS3L100 TI-TS3L100_10 Datasheet
785Kb / 26P
[Old version datasheet]   QUAD SPDT WIDE-BANDWIDTH LAN SWITCH WITH LOW ON-STATE RESISTANCE
TS3L100 TI-TS3L100 Datasheet
476Kb / 21P
[Old version datasheet]   QUAD SPDT WIDE-BANDWIDTH LAN SWITCH WITH LOW ON-STATE RESISTANCE
TS3V330 TI-TS3V330_09 Datasheet
762Kb / 26P
[Old version datasheet]   QUAD SPDT WIDE-BANDWIDTH VIDEO SWITCH WITH LOW ON-STATE RESISTANCE
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
PI5V330 TGS-PI5V330 Datasheet
466Kb / 9P
   Quad SPDT Wide-Bandwidth Video Switch with Low On-state Resistance
logo
Texas Instruments
TS3V330 TI-TS3V330_10 Datasheet
762Kb / 26P
[Old version datasheet]   QUAD SPDT WIDE-BANDWIDTH VIDEO SWITCH WITH LOW ON-STATE RESISTANCE
TS5V330C TI1-TS5V330C Datasheet
847Kb / 22P
[Old version datasheet]   QUAD SPDT WIDE BANDWIDTH VIDEO SWITCH WITH LOW ON-STATE RESISTANCE
TS5V330 TI-TS5V330_09 Datasheet
907Kb / 26P
[Old version datasheet]   QUAD SPDT WIDE-BANDWIDTH VIDEO SWITCH WITH LOW ON-STATE RESISTANCE
TS3V330 TI-TS3V330 Datasheet
382Kb / 18P
[Old version datasheet]   QUAD SPDT WIDE-BANDWIDTH VIDEO SWITCH WITH LOW ON STATE RESISTANCE
TS5V330 TI-TS5V330 Datasheet
360Kb / 17P
[Old version datasheet]   QUAD SPDT WIDE BANDWIDTH VIDEO SWITCH WITH LOW ON STATE RESISTANCE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com