công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BAT854W bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BAT854W
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky barrier (double) diodes
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BAT854W bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - NXP Semiconductors

  BAT854W Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BAT854W Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BAT854W Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BAT854W Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BAT854W Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BAT854W Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BAT854W Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BAT854W Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
2001 Feb 27
4
Philips Semiconductors
Product specification
Schottky barrier (double) diodes
BAT854W series
GRAPHICAL DATA
handbook, halfpage
1.2
0.8
0.4
0
(1)
(3)
VF (V)
IF
(mA)
103
102
10
1
10−1
MLD546
(2)
Fig.6
Forward current as a function of forward
voltage; typical values.
(1) Tamb = 125 °C.
(2) Tamb =85 °C.
(3) Tamb =25 °C.
handbook, halfpage
40
20
10
0
VR (V)
IR
(
µA)
30
103
102
10
1
10−1
MLD547
(1)
(2)
(3)
Fig.7
Reverse current as a function of reverse
voltage; typical values.
(1) Tamb = 125 °C.
(2) Tamb =85 °C.
(3) Tamb =25 °C.
handbook, halfpage
0
VR (V)
Cd
(pF)
10
20
40
20
0
16
30
12
8
4
MLD548
Fig.8
Diode capacitance as a function of reverse
voltage; typical values.
f = 1 MHz; Tamb =25 °C.


Số phần tương tự - BAT854W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Guangdong Kexin Industr...
BAT854W KEXIN-BAT854W Datasheet
46Kb / 1P
   Schottky barrier (double) diodes
logo
NXP Semiconductors
BAT854W NXP-BAT854W Datasheet
218Kb / 7P
   Schottky barrier (double) diodes
2001 Feb 27
logo
Nexperia B.V. All right...
BAT854W NEXPERIA-BAT854W Datasheet
188Kb / 8P
   40 V, 200 mA Schottky barrier diode
4 January 2023
BAT854W-Q NEXPERIA-BAT854W-Q Datasheet
188Kb / 8P
   40 V, 200 mA Schottky barrier diode
19 July 2022
logo
NXP Semiconductors
BAT854W PHILIPS-BAT854W_15 Datasheet
230Kb / 7P
   Schottky barrier (double) diodes
2001 Feb 27
More results

Mô tả tương tự - BAT854W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BAT120 PHILIPS-BAT120_03 Datasheet
57Kb / 7P
   Schottky barrier double diodes
2003 Aug 04
BAT140 PHILIPS-BAT140 Datasheet
71Kb / 8P
   Schottky barrier double diodes
1997 Oct 03
BAT54 PHILIPS-BAT54 Datasheet
48Kb / 8P
   Schottky barrier double diodes
2002 Mar 04
BAT754 NXP-BAT754 Datasheet
204Kb / 7P
   Schottky barrier (double) diodes
2003 Mar 25
BAT160 PHILIPS-BAT160_15 Datasheet
192Kb / 7P
   Schottky barrier double diodes
1999 Sep 20
BAT721 PHILIPS-BAT721 Datasheet
48Kb / 8P
   Schottky barrier double diodes
1999 May 06
BAT160 PHILIPS-BAT160 Datasheet
52Kb / 8P
   Schottky barrier double diodes
1999 Sep 20
BAT754 PHILIPS-BAT754 Datasheet
47Kb / 8P
   Schottky barrier double diodes
1999 Aug 05
BAS40W PHILIPS-BAS40W Datasheet
52Kb / 8P
   Schottky barrier double diodes
1999 Apr 26
logo
Guangdong Kexin Industr...
BAT854W KEXIN-BAT854W Datasheet
46Kb / 1P
   Schottky barrier (double) diodes
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com