công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FTK5N50P bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - First Silicon Co., Ltd

tên linh kiện FTK5N50P
Giải thích chi tiết về linh kiện  4.4A, 500V, 1.5廓 N-CHANNEL POWER MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FS [First Silicon Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.firstsilicon.co.kr/
Logo FS - First Silicon Co., Ltd

FTK5N50P bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - First Silicon Co., Ltd

  FTK5N50P Datasheet HTML 1Page - First Silicon Co., Ltd FTK5N50P Datasheet HTML 2Page - First Silicon Co., Ltd FTK5N50P Datasheet HTML 3Page - First Silicon Co., Ltd FTK5N50P Datasheet HTML 4Page - First Silicon Co., Ltd FTK5N50P Datasheet HTML 5Page - First Silicon Co., Ltd FTK5N50P Datasheet HTML 6Page - First Silicon Co., Ltd FTK5N50P Datasheet HTML 7Page - First Silicon Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
2012. 06. 26
5/7
Revision No : 0
tON
tDLY(ON)
tR
90%
10%
0
VDS
tDLY(OFF)
tOFF
tF
90%
10%
90%
50%
50%
VGS
0
10%
PULSE WIDTH
FIGURE 4. RESISTIVE SWITCHING WAVEFORMS
0
G
S
D
0.3 F
SAME TYPE
AS DUT
50K
0.2 F
12V
BATTERY
DUT
VDS
ID CURRENT
SAMPLING
RESISTOR
IG CURRENT
SAMPLING
RESISTOR
IG(REF)
CURRENT
REGULATOR
VDS (ISOLATED
SUPPLY)
FIGURE 5. GATE CHARGE TEST CIRCUIT
VGS
QGD
QG(TOT)
QGS
VDD
0
IG(REF)
0
VDS
FIGURE 6. GATE CHARGE WAVEFORMS
FTK5N50P/F/DD/D/I


Số phần tương tự - FTK5N50P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
First Silicon Co., Ltd
FTK5N60D FS-FTK5N60D Datasheet
306Kb / 7P
   5 Amps, 600 Volt N-CHANNEL POWER MOSFET
FTK5N60F FS-FTK5N60F Datasheet
306Kb / 7P
   5 Amps, 600 Volt N-CHANNEL POWER MOSFET
FTK5N60I FS-FTK5N60I Datasheet
306Kb / 7P
   5 Amps, 600 Volt N-CHANNEL POWER MOSFET
FTK5N60P FS-FTK5N60P Datasheet
306Kb / 7P
   5 Amps, 600 Volt N-CHANNEL POWER MOSFET
FTK5N80D FS-FTK5N80D Datasheet
622Kb / 8P
   5.0 Amps, 800 Volts N-Channel MOS -FET
More results

Mô tả tương tự - FTK5N50P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
First Silicon Co., Ltd
IRF830 FS-IRF830 Datasheet
384Kb / 7P
   4.4A, 500V, 1.5廓 N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM5ND50CI TSC-TSM5ND50CI Datasheet
326Kb / 6P
   N-Channel Power MOSFET 500V, 5A, 1.5廓
logo
Unisonic Technologies
UF830 UTC-UF830 Datasheet
307Kb / 8P
   4.5A, 500V, 1.5廓, N-CHANNEL POWER MOSFET
UF830Z UTC-UF830Z Datasheet
280Kb / 8P
   4.5A, 500V, 1.5廓, N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
First Silicon Co., Ltd
FTK830P FS-FTK830P Datasheet
262Kb / 8P
   5A, 500V, 1.5 廓, N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FDM3622 FAIRCHILD-FDM3622_07 Datasheet
222Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 100V, 4.4A, 60m廓
FDM3622 FAIRCHILD-FDM3622_12 Datasheet
379Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 100V, 4.4A, 60m廓
logo
Unisonic Technologies
4N70 UTC-4N70_12 Datasheet
246Kb / 6P
   4.4A, 700V N-CHANNEL POWER MOSFET
UF624Z UTC-UF624Z Datasheet
221Kb / 7P
   4.4A, 250V N-CHANNEL POWER MOSFET
4N70K UTC-4N70K Datasheet
250Kb / 6P
   4.4A, 700V N-CHANNEL POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com