công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FTK4N70P bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - First Silicon Co., Ltd

tên linh kiện FTK4N70P
Giải thích chi tiết về linh kiện  4 Amps, 700 Volt N-CHANNEL POWER MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FS [First Silicon Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.firstsilicon.co.kr/
Logo FS - First Silicon Co., Ltd

FTK4N70P bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - First Silicon Co., Ltd

  FTK4N70P Datasheet HTML 1Page - First Silicon Co., Ltd FTK4N70P Datasheet HTML 2Page - First Silicon Co., Ltd FTK4N70P Datasheet HTML 3Page - First Silicon Co., Ltd FTK4N70P Datasheet HTML 4Page - First Silicon Co., Ltd FTK4N70P Datasheet HTML 5Page - First Silicon Co., Ltd FTK4N70P Datasheet HTML 6Page - First Silicon Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
VGS
D.U.T.
RG
10V
VDS
RL
VDD
VDS
90%
10%
VGS
tD(ON)
tR
tD(OFF)
tF
Pulse Width ≤ 1μs
Duty Factor ≤ 0 1%
Fig. 2A Switching Test Circuit
Fig. 2B Switching Waveforms
50kΩ
0 3
μF
DUT
VDS
Same Type
as D.U.T.
10V
0.2μF
12V
Charge
QGS
QGD
QG
VGS
3mA
VG
Fig. 3A Gate Charge Test Circuit
Fig. 3B Gate Charge Waveform
D.U.T.
RD
10V
VDS
L
VDD
tp
IAS
tp
Time
BVDSS
Fig. 4A Unclamped Inductive Switching Test Circuit
Fig. 4B Unclamped Inductive Switching Waveforms
2012. 12. 18
5/6
Revision No : 0
TEST CIRCUITS AND WAVEFORMS (Cont.)
FTK4N70P/F/D/I


Số phần tương tự - FTK4N70P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
First Silicon Co., Ltd
FTK4N60D FS-FTK4N60D Datasheet
176Kb / 7P
   4 Amps, 600 Volt N-CHANNEL POWER MOSFET
FTK4N60F FS-FTK4N60F Datasheet
176Kb / 7P
   4 Amps, 600 Volt N-CHANNEL POWER MOSFET
FTK4N60I FS-FTK4N60I Datasheet
176Kb / 7P
   4 Amps, 600 Volt N-CHANNEL POWER MOSFET
FTK4N60P FS-FTK4N60P Datasheet
176Kb / 7P
   4 Amps, 600 Volt N-CHANNEL POWER MOSFET
FTK4N65D FS-FTK4N65D Datasheet
387Kb / 7P
   4 Amps, 650 Volt N-CHANNEL POWER MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FTK4N70P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
4N70 UTC-4N70 Datasheet
224Kb / 6P
   4 Amps, 700 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
First Silicon Co., Ltd
FTK4N60P FS-FTK4N60P Datasheet
176Kb / 7P
   4 Amps, 600 Volt N-CHANNEL POWER MOSFET
FTK4N65P FS-FTK4N65P Datasheet
387Kb / 7P
   4 Amps, 650 Volt N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Unisonic Technologies
7N70 UTC-7N70_11 Datasheet
376Kb / 8P
   7 Amps, 700 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
7N70 UTC-7N70 Datasheet
150Kb / 8P
   7 Amps, 700 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
2N70 UTC-2N70 Datasheet
258Kb / 6P
   2 Amps, 700 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
3N70 UTC-3N70 Datasheet
273Kb / 7P
   3 AMPS, 700 VOLTS N-CHANNEL POWER MOSFET
2N70L UTC-2N70L Datasheet
181Kb / 6P
   2 Amps, 700 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
2N70K UTC-2N70K Datasheet
266Kb / 6P
   2 Amps, 700 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
12N70 UTC-12N70_09 Datasheet
221Kb / 6P
   12 Amps, 700 Volts N-CHANNEL MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com