công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM1F14NSU bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện SM1F14NSU
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 150 V (D-S) MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

SM1F14NSU bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  SM1F14NSU Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SM1F14NSU Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SM1F14NSU Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SM1F14NSU Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SM1F14NSU Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SM1F14NSU Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SM1F14NSU Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SM1F14NSU Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SM1F14NSU Datasheet HTML 9Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted)
* The power dissipation PD is based on TJ(max) = 150 °C, using junction-to-case thermal resistance, and is more useful in settling the upper
dissipation limit for cases where additional heatsinking is used. It is used to determine the current rating, when this rating falls below the package
limit.
Current Derating*
0
2
4
5
7
9
0
255075
100
125
150
TC - Case Temperature (°C)
Power, Junction-to-Case
0.0
1.6
3.2
4.8
6.4
8.0
0
25
50
75
100
125
150
TC - Case Temperature (°C)
Power, Junction-to-Ambient
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
0
25
50
75
100
125
150
TA - Ambient Temperature (°C)
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
www.VBsemi.tw
SM1F14NSU
5


Số phần tương tự - SM1F14NSU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sinopower Semiconductor...
SM1F14NSU SINOPWER-SM1F14NSU Datasheet
169Kb / 11P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
SM1F14NSUC-TRG SINOPWER-SM1F14NSUC-TRG Datasheet
169Kb / 11P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results

Mô tả tương tự - SM1F14NSU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SIR838DP VISHAY-SIR838DP Datasheet
118Kb / 7P
   N-Channel 150 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 30-Sep-13
logo
Analog Power
AM20N15-250B ANALOGPOWER-AM20N15-250B Datasheet
369Kb / 5P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
AM90N15-16B ANALOGPOWER-AM90N15-16B Datasheet
332Kb / 5P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIR622DP VISHAY-SIR622DP Datasheet
422Kb / 13P
   N-Channel 150 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 23-May-16
logo
Analog Power
AM90N15-20P ANALOGPOWER-AM90N15-20P Datasheet
123Kb / 3P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7846DP-T1-GE3 VISHAY-SI7846DP-T1-GE3 Datasheet
148Kb / 8P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 06-Apr-09
SI7898DP VISHAY-SI7898DP_06 Datasheet
198Kb / 4P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 20-Feb-06
SI4488DY VISHAY-SI4488DY Datasheet
45Kb / 5P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 26-May-03
logo
Analog Power
AM70N15-40P ANALOGPOWER-AM70N15-40P Datasheet
123Kb / 3P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
VBM1158N VBSEMI-VBM1158N Datasheet
658Kb / 8P
   N-Channel 150 V (D-S) MOSFET
15T15GH-HF VBSEMI-15T15GH-HF Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 150 V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com