công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SIS412DN-T1-GE3 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện SIS412DN-T1-GE3
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

SIS412DN-T1-GE3 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  SIS412DN-T1-GE3 Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SIS412DN-T1-GE3 Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SIS412DN-T1-GE3 Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SIS412DN-T1-GE3 Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SIS412DN-T1-GE3 Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SIS412DN-T1-GE3 Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SIS412DN-T1-GE3 Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SIS412DN-T1-GE3 Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SIS412DN-T1-GE3 Datasheet HTML 9Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
DIM.
MILLIMETERS
INCHES
MIN.
NOM.
MAX.
MIN.
NOM.
MAX.
A
0.97
1.04
1.12
0.038
0.041
0.044
A1
0.00
-
0.05
0.000
-
0.002
b
0.23
0.30
0.41
0.009
0.012
0.016
c
0.23
0.28
0.33
0.009
0.011
0.013
D
3.20
3.30
3.40
0.126
0.130
0.134
D1
2.95
3.05
3.15
0.116
0.120
0.124
D2
1.98
2.11
2.24
0.078
0.083
0.088
D3
0.48
-
0.89
0.019
-
0.035
D4
0.47 typ.
0.0185 typ
D5
2.3 typ.
0.090 typ
E
3.20
3.30
3.40
0.126
0.130
0.134
E1
2.95
3.05
3.15
0.116
0.120
0.124
E2
1.47
1.60
1.73
0.058
0.063
0.068
E3
1.75
1.85
1.98
0.069
0.073
0.078
E4
0.034 typ.
0.013 typ.
e
0.65 BSC
0.026 BSC
K
0.86 typ.
0.034 typ.
K1
0.35
-
-
0.014
-
-
H
0.30
0.41
0.51
0.012
0.016
0.020
L
0.30
0.43
0.56
0.012
0.017
0.022
L1
0.06
0.13
0.20
0.002
0.005
0.008
-
12°
-
12°
W
0.15
0.25
0.36
0.006
0.010
0.014
M
0.125 typ.
0.005 typ.
ECN: S16-2667-Rev. M, 09-Jan-17
DWG: 5882
Notes
1. Inch will govern
2 Dimensions exclusive of mold gate burrs
3. Dimensions exclusive of mold flash and cutting burrs
Backside view of single pad
Backside view of dual pad
Detail Z
D1
D2
E1
5
4
1
8
4
3
H
2
1
θ
θ
E2
L
4
3
2
1
A1
Z
K
W
E3
E4
K
H
E4
E2
L
E3
L1
2
2
E
H
SIS412DN-T1-GE3
7
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
www.VBsemi.tw


Số phần tương tự - SIS412DN-T1-GE3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SIS412DN-T1-GE3 VISHAY-SIS412DN-T1-GE3 Datasheet
548Kb / 13P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 02-Feb-09
SIS412DN-T1-GE3 VISHAY-SIS412DN-T1-GE3 Datasheet
598Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

Mô tả tương tự - SIS412DN-T1-GE3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI3456DV VISHAY-SI3456DV Datasheet
61Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 23-Nov-98
SUU50N03-12P VISHAY-SUU50N03-12P Datasheet
60Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 15-Sep-03
SI4894DY VISHAY-SI4894DY Datasheet
129Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
17-May-04
SI4406DY VISHAY-SI4406DY Datasheet
38Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 26-May-03
SI7380DP VISHAY-SI7380DP Datasheet
180Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
24-May-04
SI733ADP VISHAY-SI733ADP Datasheet
61Kb / 5P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 25-Oct-04
SI4892DY VISHAY-SI4892DY Datasheet
71Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 01-Aug-05
logo
Vaishali Semiconductor
SI4356ADY VAISH-SI4356ADY Datasheet
143Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIRA00DP VISHAY-SIRA00DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA04DP VISHAY-SIRA04DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA14DP VISHAY-SIRA14DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 12-Mar-12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com